công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB11826 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LB11826
Giải thích chi tiết về linh kiện  For OA Products Three-Phase Brushless Motor Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB11826 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LB11826 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LB11826 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
LB11826
No.7109-6/11
Pin Functions
Pin No.
Pin name
Pin function
Equivalent circuit
28
1
2
OUT1
OUT2
OUT2
Motor drive output pin.
Connect the Schottky diode between the output -
VCC.
3
GND2
Output GND pin.
5
VM
Power and output current detection pins of the
output. Connect a low resistance (Rf) between this
pin and VCC.
The output current is limited to the current value set
with IOUT = VRF/Rf.
300
Ω
VM
5
1
2 28
3
VCC
4
VCC
Power pin (Other than the output).
6
VREG
Stabilized power supply output pin (5V output).
Connect a capacitor (about 0.1
μF) between this pin
and GND for stabilization.
VCC
6
7
PWM
Pin to set the PWM oscillation frequency.
Connect a capacitor between this pin and GND.
This can be set to about 18kHz with C = 3900pF.
7
VREG
200
Ω
2k
Ω
8
CSD
Pin to set the operation time of motor lock protection
circuit.
Connection of a capacitor (about 10
μF) between
CSD and GND can set the protection operation time
of about 3.3seconds.
8
VREG
300
Ω
1k
Ω
Continued on next page.


Số phần tương tự - LB11826

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11826 SANYO-LB11826 Datasheet
478Kb / 11P
   LB11826
logo
ON Semiconductor
LB11826 ONSEMI-LB11826 Datasheet
134Kb / 11P
   Three-Phase Brushless Motor Driver
May, 2013
More results

Mô tả tương tự - LB11826

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB1929 SANYO-LB1929 Datasheet
104Kb / 12P
   Three-Phase Brushless Motor Driver for OA Products
LB11922 SANYO-LB11922_08 Datasheet
185Kb / 15P
   For OA Products Three-Phase Brushless Motor Driver
LB11822 SANYO-LB11822 Datasheet
151Kb / 11P
   Three-Phase Brushless Motor Driver for OA Products
LB11827 SANYO-LB11827 Datasheet
144Kb / 11P
   Three-Phase Brushless Motor Driver for OA Products
LB11920 SANYO-LB11920_08 Datasheet
159Kb / 10P
   For OA Products Three-Phase Brushless Motor Driver
LB1921 SANYO-LB1921 Datasheet
138Kb / 10P
   Three-Phase Brushless Motor Driver for OA Applications
logo
Rohm
BD63006MUV ROHM-BD63006MUV Datasheet
1Mb / 23P
   Three-Phase Brushless Motor Driver
logo
Sanyo Semicon Device
LB11923V SANYO-LB11923V_06 Datasheet
169Kb / 20P
   Three-Phase Brushless Motor Driver
LB1695 SANYO-LB1695 Datasheet
99Kb / 7P
   Three-Phase Brushless Motor Driver
logo
Hitachi Semiconductor
HA13563 HITACHI-HA13563 Datasheet
82Kb / 18P
   Three-Phase Brushless Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com