công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB11693JH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LB11693JH
Giải thích chi tiết về linh kiện  24V Fan Motor Driver IC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB11693JH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LB11693JH_10 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LB11693JH_10 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
LB11693JH
No.A0606-4/12
Package Dimensions
unit : mm (typ)
3251
Truth Table
F/R = ”L”
F/R = “H”
Source
→Sink
IN1
IN2
IN3
IN1
IN2
IN3
1
OUT2
→OUT1
H
L
H
L
H
L
2
OUT3
→OUT1
H
L
L
L
H
H
3
OUT3
→OUT2
H
H
L
L
L
H
4
OUT1
→OUT2
L
H
L
H
L
H
5
OUT1
→OUT3
L
H
H
H
L
L
6
OUT2
→OUT3
L
L
H
H
H
L
Pin Assignment
-40
-20
0
20
40
60
80
1.09
0.47
100
Pd max - Ta
ILB01760
0.4
0
0.8
0.9
1.2
1.6
2.0
2.1
2.4
Mounted on a specified board:
114.3mm
×76.1mm×1.6mm glass epoxy
Ambient Temperature, Ta -
°C
Independent IC
SANYO : HSOP36R(375mil)
(6.2)
36
1
19
18
0.8
2.0
17.8
0.3
2.7
0.25
(0.5)
Top view
35
34
33
32
31
30
29
28
36
27
26
25
24
23
22
21
20
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Số phần tương tự - LB11693JH_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11693JH SANYO-LB11693JH Datasheet
123Kb / 12P
   Monolithic Digital IC 24V Fan Motor Driver IC
logo
ON Semiconductor
LB11693JH ONSEMI-LB11693JH Datasheet
139Kb / 12P
   24V Fan Motor Driver IC
May, 2013
More results

Mô tả tương tự - LB11693JH_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LB11693JH ONSEMI-LB11693JH Datasheet
139Kb / 12P
   24V Fan Motor Driver IC
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LB11693JH SANYO-LB11693JH Datasheet
123Kb / 12P
   Monolithic Digital IC 24V Fan Motor Driver IC
LB11692JH SANYO-LB11692JH Datasheet
123Kb / 12P
   Monolithic Digital IC 24V Fan Motor Driver IC
logo
Eutech Microelectronics...
EUM6862 EUTECH-EUM6862 Datasheet
273Kb / 2P
   24V PWM Fan Motor Driver
logo
Melexis Microelectronic...
US91A MELEXIS-US91A_14 Datasheet
561Kb / 12P
   24V Hall IC Fan Driver
US90A MELEXIS-US90A Datasheet
307Kb / 12P
   24V Hall IC Fan Driver
US90A MELEXIS-US90A_14 Datasheet
561Kb / 12P
   24V Hall IC Fan Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TA8473F TOSHIBA-TA8473F Datasheet
426Kb / 9P
   FAN MOTOR DRIVER IC
logo
Rohm
BA6811F ROHM-BA6811F Datasheet
89Kb / 6P
   Fan motor driver IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA8462F TOSHIBA-TA8462F Datasheet
262Kb / 6P
   FAN MOTOR DRIVER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com