công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV26DGP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BYV26DGP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYV26DGP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BYV26DGP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYV26DGP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYV26DGP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYV26DGP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYV26DGP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 88554
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 15-Mar-11
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
This datasheet is subject to change without notice.
THE PRODUCT DESCRIBED HEREIN AND THIS DATASHEET ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
BYV26DGP, BYV26EGP
Vishay General Semiconductor
Fig. 3 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
Fig. 4 - Typical Instantaneous Forward Voltage Characteristics
Fig. 5 - Typical Reverse Leakage Characteristics
Fig. 6 - Typical Junction Capacitance
Fig. 7 - Typical Transient Thermal Impedance
1
10
100
1
10
100
Number of Cycles at 60 Hz
T
J = TJ Max.
10 ms Single Half Sine-Wave
Instantaneous Forward Voltage (V)
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
100
10
1
0.1
0.01
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
T
J = 175 °C
T
J = 25 °C
Percent of Peak Reverse Voltage (%)
0
20406080
100
100
10
1
0.1
0.01
0.001
T
J = 165 °C
T
J = 125 °C
T
J = 175 °C
0.1
1
10
100
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
t - Pulse Duration (s)
Mounted on P.C.B.
0.375" (9.5 mm) Lead Length on
0.47" x 0.47" (12 mm x 12 mm)
Copper Pads


Số phần tương tự - BYV26DGP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYV26DGP VISHAY-BYV26DGP Datasheet
38Kb / 2P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
07-Mar-02
BYV26DGP VISHAY-BYV26DGP Datasheet
111Kb / 5P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 20-Aug-07
logo
Gulf Semiconductor
BYV26DGP GULFSEMI-BYV26DGP Datasheet
84Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE竊?200V to 1000V CURRENT: 1.0A
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BYV26DGP TAYCHIPST-BYV26DGP Datasheet
4Mb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
BYV26DGP VISHAY-BYV26DGP Datasheet
78Kb / 5P
   Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - BYV26DGP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
FGP20B VISHAY-FGP20B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP20B VISHAY-FGP20B_11 Datasheet
77Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP30B VISHAY-FGP30B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
EGP20A VISHAY-EGP20A Datasheet
111Kb / 5P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 20-Aug-07
EGP10A VISHAY-EGP10A Datasheet
103Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 20-Aug-07
FGP10B VISHAY-FGP10B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
SBYV26C VISHAY-SBYV26C_11 Datasheet
80Kb / 5P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
EGP30A VISHAY-EGP30A_11 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
EGP50A VISHAY-EGP50A_11 Datasheet
80Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP50B VISHAY-FGP50B Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP20B VISHAY-FGP20B Datasheet
266Kb / 3P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com