công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY203-12S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BY203-12S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Avalanche Sinterglass Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BY203-12S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  BY203-12S_10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BY203-12S_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BY203-12S_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BY203-12S_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Document Number: 86002
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Rev. 1.8, 30-Jul-10
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
1
Fast Avalanche Sinterglass Diode
BY203-12S, BY203-16S, BY203-20S
Vishay Semiconductors
MECHANICAL DATA
Case: SOD-57 sintered glass case
Terminals: plated axial leads, solderable per MIL-STD-750,
method 2026
Polarity: color band denotes cathode end
Mounting position: any
Weight: approx. 369 mg
FEATURES
• Glass passivated junction
• Hermetically sealed package
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in
accordance to WEEE 2002/96/EC
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21
definition
APPLICATIONS
• Fast rectification and switching avalanche sinterglass
diode for TV-line output circuits an switch mode power
supply
949539
PARTS TABLE
PART
TYPE DIFFERENTIATION
PACKAGE
BY203-12S
VR = 1200 V; IFAV = 250 mA
SOD-57
BY203-16S
VR = 1600 V; IFAV = 250 mA
SOD-57
BY203-20S
VR = 2000 V; IFAV = 250 mA
SOD-57
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
VALUE
UNIT
Reverse voltage = repetitive peak
reverse voltage
lR = 100 μA
BY203-12S
VR = VRRM
1200
V
BY203-16S
VR = VRRM
1600
V
BY203-20S
VR = VRRM
2000
V
Peak forward surge current
tp = 10 ms, half sine wave
IFSM
20
A
Average forward current
IFAV
250
mA
Non repetitive reverse avalanche
energy
I(BR)R = 0.4 A
ER
10
mJ
Junction temperature range
Tj
- 55 to + 150
°C
Storage temperature range
Tstg
- 55 to + 175
°C
MAXIMUM THERMAL RESISTANCE (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
PARAMETER
TEST CONDITION
SYMBOL
VALUE
UNIT
Junction ambient
Lead length l = 10 mm, TL = constant
RthJA
45
K/W
Maximum lead lenght
RthJA
100
K/W


Số phần tương tự - BY203-12S_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BY203-12S VISHAY-BY203-12S_V01 Datasheet
157Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - BY203-12S_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYW72 VISHAY-BYW72_10 Datasheet
106Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYM36 VISHAY-BYM36 Datasheet
149Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 12-Aug-04
BYM36A VISHAY-BYM36A Datasheet
107Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYV37 VISHAY-BYV37_10 Datasheet
378Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 31-Mar-10
BYV16-TAP VISHAY-BYV16-TAP Datasheet
130Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BY203-20S-TR VISHAY-BY203-20S-TR Datasheet
128Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BYV38-TAP VISHAY-BYV38-TAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BY268 NJSEMI-BY268 Datasheet
128Kb / 2P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BY203-20STAP VISHAY-BY203-20STAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BY268 VISHAY-BY268_V01 Datasheet
136Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV12 VISHAY-BYV12_10 Datasheet
452Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com