công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1008 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BU1008
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced PowerBridge Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BU1008 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BU1008 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BU1008 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BU1008 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BU1008 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BU1008 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BU1008 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
New Product
BU1006 thru BU1010
Vishay General Semiconductor
Document Number: 89295
Revision: 15-Mar-11
For technical questions within your region, please contact one of the following:
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
www.vishay.com
3
This datasheet is subject to change without notice.
THE PRODUCT DESCRIBED HEREIN AND THIS DATASHEET ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Figure 3. Forward Power Dissipation
Figure 4. Typical Forward Characteristics Per Diode
01234567
8
910
11
0
8
12
16
20
24
Average Forward Current (A)
4
0.3
1.1
1.2
1.3
0.01
10
0.1
1
100
0.5
0.7
0.9
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
0.4
0.6
0.8
1.0
Figure 5. Typical Reverse Characteristics Per Diode
Figure 6. Typical Junction Capacitance Per Diode
1000
20
10
60
40
30
50
70
90
100
80
0.01
0.1
1
10
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
0.1
1
10
100
10
100
Reverse Voltage (V)


Số phần tương tự - BU1008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BU1008 VISHAY-BU1008 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU1008-E3 VISHAY-BU1008-E3 Datasheet
106Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
BU1008-E3/45 VISHAY-BU1008-E3/45 Datasheet
106Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
BU1008-E3/51 VISHAY-BU1008-E3/51 Datasheet
106Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
BU1008-M3 VISHAY-BU1008-M3 Datasheet
106Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 27-Jun-13
More results

Mô tả tương tự - BU1008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PB5006 VISHAY-PB5006 Datasheet
93Kb / 5P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
PB3506 VISHAY-PB3506 Datasheet
94Kb / 5P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU2006 VISHAY-BU2006 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU2506 VISHAY-BU2506 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU1006A VISHAY-BU1006A_11 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
PB3006 VISHAY-PB3006 Datasheet
93Kb / 5P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
PB4006 VISHAY-PB4006 Datasheet
93Kb / 5P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU1206 VISHAY-BU1206 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
BU1506 VISHAY-BU1506 Datasheet
99Kb / 6P
   Enhanced PowerBridge Rectifiers
Revision: 15-Mar-11
logo
Rectron Semiconductor
RBUH2506M RECTRON-RBUH2506M Datasheet
261Kb / 6P
   Enhanced PowerBRIDGE RECTIFIER VOLTAGE 600 Volts CURRENT 25.0 Amperes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com