công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT81S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BAT81S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Schottky Diodes
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BAT81S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  BAT81S_10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BAT81S_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BAT81S_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BAT81S_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BAT81S_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BAT81S_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
BAT81S, BAT82S, BAT83S
Document Number 85512
Rev. 1.8, 23-Jul-10
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
1
94 9367
For technical questions within your region, please contact one of the following:
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Small Signal Schottky Diodes
Features
• Integrated protection ring against static
discharge
• Low capacitance
• Low leakage current
• Low forward voltage drop
• Very low switching time
• AEC-Q101 qualified
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in
accordance to WEEE 2002/96/EC
• Halogen-free
according
to
IEC
61249-2-21
definition
Applications
• General purpose and switching Schottky barrier
diode
• HF-Detector
• Protection circuit
• Diode for low currents with a low supply voltage
• Small battery charger
• Power supplies
• DC/DC converter for notebooks
Mechanical Data
Case: DO-35
Weight: approx. 125 mg
Cathode band color: black
Packaging codes/options:
TR/10 k per 13" reel (52 mm tape), 50 k/box
TAP/10 k per Ammopack (52 mm tape), 50 k/box
Parts Table
Absolute Maximum Ratings
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Part
Type differentiation
Ordering code
Type Marking
Remarks
BAT81S
VR = 40 V
BAT81S-TR or BAT81S-TAP
BAT81S
Tape and Reel/Ammopack
BAT82S
VR = 50 V
BAT82S-TR or BAT82S-TAP
BAT82S
Tape and Reel/Ammopack
BAT83S
VR = 60 V
BAT83S-TR or BAT83S-TAP
BAT83S
Tape and Reel/Ammopack
Parameter
Test condition
Part
Symbol
Value
Unit
Reverse voltage
BAT81S
VR
40
V
BAT82S
VR
50
V
BAT83S
VR
60
V
Forward continuous current
IF
30
mA
Peak forward surge current
tp ≤ 10 ms
IFSM
500
mA
Repetitive peak forward current
tp ≤ 1 s
IFRM
150
mA


Số phần tương tự - BAT81S_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BAT81S VISHAY-BAT81S_12 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
BAT81S VISHAY-BAT81S_15 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.9, 06-May-13
logo
GOOD-ARK Electronics
BAT81S GOOD-ARK-BAT81S_15 Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
More results

Mô tả tương tự - BAT81S_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TMMBAT47 STMICROELECTRONICS-TMMBAT47 Datasheet
63Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BAT86 MCC-BAT86 Datasheet
159Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
SD101AW VISHAY-SD101AW Datasheet
99Kb / 6P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 16-Dec-05
logo
Micro Commercial Compon...
SD103A MCC-SD103A Datasheet
121Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diodes
logo
STMicroelectronics
BAR18 STMICROELECTRONICS-BAR18 Datasheet
224Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
BAR42 STMICROELECTRONICS-BAR42 Datasheet
54Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
LL5712 BILIN-LL5712 Datasheet
61Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
BAS281 VISHAY-BAS281_12 Datasheet
175Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
BAT81S VISHAY-BAT81S_12 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
logo
Comchip Technology
CDBV3-54 COMCHIP-CDBV3-54_12 Datasheet
103Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
CDBH3-00340C-G COMCHIP-CDBH3-00340C-G Datasheet
67Kb / 2P
   Small Signal Schottky Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com