công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1207 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện 2SD1207
Giải thích chi tiết về linh kiện  Large-Current Switching Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SD1207 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  2SD1207 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SD1207 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SD1207 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SD1207 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 2SD1207 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2SB892 / 2SD1207
No.930-2/5
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
DC Current Gain
hFE1*
VCE=(--)2V, IC=(--)100mA
100
560
hFE2VCE=(--)2V, IC=(--)1.5A
40
Gain-Bandwidth Product
fT
VCE=(--)10V, IC=(--)50mA
150
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=(--)10V, f=1MHz
(22)12
pF
Collector-to-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC=(--)1A, IB=(--)50mA
(--0.3)0.15
(--0.7)0.4
V
Base-to-Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)
IC=(--)1A, IB=(--)50mA
(--)0.9
(--)1.2
V
Collector-to-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
IC=(--)10μA, IE=0A
(--)60
V
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage
V(BR)CEO
IC=(--)1mA, RBE=∞
(--)50
V
Emitter-to-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
IE=(--)10μA, IC=0A
(--)6
V
* : The 2SB892 / 2SD1207 are graded as follows by hFE at 100mA :
Rank
R
S
T
U
hFE
100 to 200
140 to 280
200 to 400
280 to 560
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7520-002
12 3
0.5
0.5
0.5
0.6
1.45
1.45
6.0
4.7
5.0
1 : Emitter
2 : Collector
3 : Base
SANYO : MP
IC -- VCE
IC -- VCE
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
--2.4
--2.0
--1.6
--0.8
--1.2
--0.4
0
0
--2.4
--1.6
--2.0
--1.2
--0.4
--0.8
2.4
2.0
1.6
0.8
1.2
0.4
0
02.4
1.6
2.0
1.2
0.4
0.8
--2mA
--4mA
--6mA
--8mA
2mA
4mA
8mA
50mA
40mA
25mA
15mA
--20mA
--10mA
IB=0mA
ITR08646
IB=0mA
ITR08647
2SB892
2SD1207


Số phần tương tự - 2SD1207

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1207 SANYO-2SD1207 Datasheet
99Kb / 4P
   Large-Current Switching Applications
logo
ON Semiconductor
2SD1207 ONSEMI-2SD1207 Datasheet
97Kb / 5P
   Large-Current Switching Applications
Jan-2011, Rev. 0
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1207 FOSHAN-2SD1207 Datasheet
948Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1207 SANYO-2SD1207 Datasheet
122Kb / 4P
   Large-Current Switching Applications
logo
ON Semiconductor
2SD1207S-AE ONSEMI-2SD1207S-AE Datasheet
97Kb / 5P
   Large-Current Switching Applications
Jan-2011, Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - 2SD1207

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
2SD1207S-AE ONSEMI-2SD1207S-AE Datasheet
97Kb / 5P
   Large-Current Switching Applications
Jan-2011, Rev. 0
logo
Sanyo Semicon Device
2SB892 SANYO-2SB892 Datasheet
99Kb / 4P
   Large-Current Switching Applications
2SB892 SANYO-2SB892_04 Datasheet
122Kb / 4P
   Large-Current Switching Applications
2SB893 SANYO-2SB893 Datasheet
72Kb / 3P
   Large-Current Switching Applications
2SB922 SANYO-2SB922 Datasheet
26Kb / 4P
   Large Current Switching Applications
2SB927 SANYO-2SB927 Datasheet
79Kb / 3P
   Large-Current Driving Applications??????????
2SB985 SANYO-2SB985 Datasheet
96Kb / 3P
   Large-Current Driving Applications
2SB926 SANYO-2SB926 Datasheet
79Kb / 3P
   Large-Current Driving Applications??????????
2SB808 SANYO-2SB808 Datasheet
115Kb / 4P
   Low-Voltage Large-Current Amp Applications
logo
Unisonic Technologies
2SD1804 UTC-2SD1804 Datasheet
63Kb / 5P
   HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com