công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T-11049 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rhombus Industries Inc.

tên linh kiện T-11049
Giải thích chi tiết về linh kiện  T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RHOMBUS-IND [Rhombus Industries Inc.]
Trang chủ  http://www.rhombus-ind.com
Logo RHOMBUS-IND - Rhombus Industries Inc.

T-11049 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rhombus Industries Inc.

  T-11049 Datasheet HTML 1Page - Rhombus Industries Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649
Phone: (714) 898-0960
FAX: (714) 896-0971
NAME:
SHEET:
DATE:
RHOMBUS P/N:
CUST P/N:
Rhombus
Transformers & Magnetic Products
Industries Inc.
12
3
4
56
7
8
9
10
14
13
12
11
1 OF 1
2/23/98
T-11049
SCHEMATIC DIAGRAM:
Primary Pins 14-12 & 5-7
Turns Ratio ( + 5% )
1:2CT & 1:1.36
PARAMETER
MIN.
MAX.
UNITS
OCL (Primary)
1.2
mH
Leakage Inductance
0.5 & 0.8
µH
Capacitance (C
W/W
)35
pF
Primary DC Resistance
0.8
ohms
Secondary DC Resistance
1.8
ohms
ET Product
10
V
µS
T1/CEPT/ISDN PRI
INTERFACE
TRANSFORMER
PHYSICAL DIMENSIONS
All dimensions in inches (mm):
www.rhombus-ind.com
MAX.
.260
(6.60)
MAX.
.300
(7.62)
MAX.
.820
(20.83)
.020
(0.51)
TYP.
.100
(2.54)
TYP.
.510 (12.95)
.480 (12.19)
MAX.
.410
(10.41)
.040
(1.02)
TYP.
.010
(0.25)
TYP.
Flammability: Materials used in
the production of these units
meet requirements of UL94-VO
and IEC 695-2-2 needle flame
test.
Tape and Reel available
Parts shipped in anti-static
tubes. 21 pieces per tube
1500 V
RMS Isolation (Hi-Pot)


Số phần tương tự - T-11049

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
T-11049 RHOMBUS-IND-T-11049 Datasheet
81Kb / 1P
   Single Dual T1/CEPT Transformers
More results

Mô tả tương tự - T-11049

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
T-14404 RHOMBUS-IND-T-14404 Datasheet
30Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-10151 RHOMBUS-IND-T-10151 Datasheet
31Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-14119 RHOMBUS-IND-T-14119 Datasheet
30Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14187 RHOMBUS-IND-T-14187 Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14107 RHOMBUS-IND-T-14107 Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14110 RHOMBUS-IND-T-14110 Datasheet
31Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI Interface Transformer
T-14505 RHOMBUS-IND-T-14505 Datasheet
24Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15801G RHOMBUS-IND-T-15801G Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15808 RHOMBUS-IND-T-15808 Datasheet
25Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15808G RHOMBUS-IND-T-15808G Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
T-15810 RHOMBUS-IND-T-15810 Datasheet
26Kb / 1P
   T1/CEPT/ISDN PRI INTERFACE TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com