công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS0851506F120C1A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện LS0851506F120C1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  E-SWITCH LS0851506F120C1A
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

LS0851506F120C1A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  LS0851506F120C1A Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
LS0851506F120C1A
1.5:1
2/6/2006
Q950032
B
PH
1
1
O.P.
10.30
[.406 in]
4.75
[.187 in]
n3.10
[.122 in]
27.90
[1.098 in]
10.60
[.417 in]
22.20
[.874 in]
4.90
[.193 in]
.50
[.020 in]
35.05`.50
1.380 `.020 in
[]
3.15
[.124 in]
10.40
[.409 in]
2.75
[.108 in]
n3.40
[.134 in]
3.10
[.122 in]
5.35
[.211 in]
7.60
[.299 in]
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=
`0.4
X.XX=
`0.25
3. RATING: 15A @125/250VAC UL, CUL, VDE APPROVED
4. OPERATING FORCE: 120
`40 GRAMS
5. OPERATING TEMP: -25
~C TO 85~C
6. ELECTRICAL LIFE: 50,000 CYCLES MIN.
7. MECHANICAL LIFE: 1,000,000 CYCLES TYP.
8. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGA-OHMS MIN.
9. DIELECTRIC STRENGTH: 1500VAC 1 MINUTE (INITAL VALUE)
10. CONTACT RESISTANCE: 100 MILLI -OHMS MAX.
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
NC
NO
COM
CIRCUIT: SPDT
O.P. (MM)
P.T. (MM)
`
O.P. = OPERATING POINT
P.T. = PRE-TRAVEL
20.7
5.5 MAX.
1.5
A
15728
RELEASED FOR PRODUCTION
2/6/06
PH
P.T.
1.00
[.039 in]
15.90
[.626 in]
B
15807
EDIT OPERATING POINT, FORCE NOTE
2/22/06
PH


Số phần tương tự - LS0851506F120C1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
LS0851500F100C2A E-SWITCH-LS0851500F100C2A Datasheet
69Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851500F100C2A
LS0851500F160C2A E-SWITCH-LS0851500F160C2A Datasheet
69Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851500F160C2A
LS0851502F075C1A E-SWITCH-LS0851502F075C1A Datasheet
72Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851502F075C1A
LS0851503F040C2A E-SWITCH-LS0851503F040C2A Datasheet
279Kb / 3P
   SNAP ACTION SWITCHES
LS0851504F085C1A E-SWITCH-LS0851504F085C1A Datasheet
71Kb / 1P
   E-SWITCH LS0851504F085C1A
More results

Mô tả tương tự - LS0851506F120C1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
KC52A30.001NPS E-SWITCH-KC52A30.001NPS Datasheet
272Kb / 1P
   E-SWITCH KC52A30.001NPS
MS0850500F060S1A E-SWITCH-MS0850500F060S1A Datasheet
57Kb / 1P
   E-SWITCH MS0850500F060S1A
MS0850504F020S1A E-SWITCH-MS0850504F020S1A Datasheet
59Kb / 1P
   E-SWITCH MS0850504F020S1A
RC1083BBLKBLKGF0 E-SWITCH-RC1083BBLKBLKGF0 Datasheet
56Kb / 1P
   E-SWITCH RC1083BBLKBLKGF0
RR111C1121 E-SWITCH-RR111C1121 Datasheet
76Kb / 1P
   E-SWITCH RR111C1121
RR511D1121 E-SWITCH-RR511D1121 Datasheet
68Kb / 1P
   E-SWITCH RR511D1121
RR812C1121 E-SWITCH-RR812C1121 Datasheet
81Kb / 1P
   E-SWITCH RR812C1121
ST143D00 E-SWITCH-ST143D00 Datasheet
63Kb / 1P
   E-SWITCH ST143D00
100SP1T1B1M2QEH E-SWITCH-100SP1T1B1M2QEH Datasheet
190Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP1T1B1M2QEH
100SP3T1B1M1REH E-SWITCH-100SP3T1B1M1REH Datasheet
119Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP3T1B1M1REH
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com