công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1582-IBE3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS1582-IBE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Rate Serializer with Cable Driver, Audio Multiplexer and ClockCleaner
Download  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS1582-IBE3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Gennum Corporation

  GS1582-IBE3 Datasheet HTML 1Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 2Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 3Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS1582-IBE3 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 115 page
background image
GS1582 Multi-Rate Serializer with Cable Driver, Audio
Multiplexer and ClockCleanerTM
Data Sheet
40117 - 3
March 2009
2 of 115
10mW by also removing the power to the cable driver and
eliminating transitions at the parallel data and clock inputs.
The GS1582 is Pb-free and RoHS compliant.
Functional Block Diagram
GS1582 Functional Block Diagram
Input
Mux/
Demux
DIN[19:0]
SD/HD
Audio
Embedding
SMPTE 352M
Generation and
Insertion
ANC Data
Insertion
TRS, Line
Number
and CRC
Insertion
EDH
Packet
Insertion
NRZ/NRZI
SMPTE
Scrambler
DVB ASI
ENDEC
F/DE
V/VSYNC
H/HSYNC
TIM_861
Parallel to Serial
Converter
Mux
SMPTE
Cable
Driver
SDO
SDO
RSET
SDO_EN/DIS
PCLK
ACLK1
ACLK2
WCLK1
WCLK2
Ain_1/2
Ain_3/4
Ain_5/6
Ain_7/8
AUDIO_INT
GRP1_EN/DIS
GRP2_EN/DIS
GSPI
Host Interface
HANC/
VANC
Blanking
PhaseDetector/
Chargepump
2.5V
Regulator
LOCKED
ClockCleaner™


Số phần tương tự - GS1582-IBE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS1582-IBE3 GENNUM-GS1582-IBE3 Datasheet
1Mb / 114P
   Multi-Rate Serializer with Cable Driver, Audio Multiplexer and ClockCleaner?
More results

Mô tả tương tự - GS1582-IBE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS1582 SEMTECH-GS1582 Datasheet
2Mb / 115P
   Multi-Rate Serializer with Cable Driver, Audio Multiplexer and ClockCleaner
logo
Gennum Corporation
GS1582 GENNUM-GS1582 Datasheet
1Mb / 114P
   Multi-Rate Serializer with Cable Driver, Audio Multiplexer and ClockCleaner?
GS1531 GENNUM-GS1531_08 Datasheet
817Kb / 50P
   Multi-Rate Serializer with ClockCleaner
GS1532 GENNUM-GS1532_07 Datasheet
827Kb / 51P
   Multi-Rate Serializer with ClockCleaner
GS9062 GENNUM-GS9062_07 Datasheet
764Kb / 46P
   HD-LINX II SD-SDI and DVB-ASI Serializer with ClockCleaner
GS1531 GENNUM-GS1531 Datasheet
848Kb / 49P
   GS1531 HD-LINX-TM II Multi-Rate Serializer
GS1532 GENNUM-GS1532 Datasheet
862Kb / 52P
   GS1532 HD-LINX-TM II Multi-Rate Serializer
GS1528A GENNUM-GS1528A_10 Datasheet
1Mb / 18P
   HD-LINX II Multi-Rate Dual Slew-Rate Cable Driver
GS1528B GENNUM-GS1528B Datasheet
1Mb / 14P
   HD-LINX II Multi-Rate Dual Slew-Rate Cable Driver
GS1578A GENNUM-GS1578A_09 Datasheet
1Mb / 16P
   HD-LINX II Multi-Rate Dual Slew-Rate Cable Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com