công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1574ACNE3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS1574ACNE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  HD-LINX II Adaptive Cable Equalizer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS1574ACNE3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Gennum Corporation

Back Button GS1574ACNE3 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation GS1574ACNE3 Datasheet HTML 13Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
GS1574A HD-LINX® II Adaptive Cable Equalizer
Data Sheet
33416 - 10
August 2011
9 of 16
4. Test Circuit
Figure 4-1: Test Circuit
5. Input / Output Circuits
Figure 5-1: Input Equivalent Circuit
Figure 5-2: MCLADJ Equivalent Circuit
GigaBERT
1400
EXT.
CLOCK
CLOCK
OUT
DATA
OUT
EXT.
CLOCK
1.485GHz/270MHz
GS1574A
TEST BOARD
TDS 820
CH. 1
CH. 2
OUT
IN
OUT
EXT. TRIGGER
50/75
8281 or 1694A CABLE
3k
3.6k
3k
3.6k
RC
SDI
SDI
VCC
MCLADJ
12.2k
150µ
+
-


Số phần tương tự - GS1574ACNE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS1574ACNE3 GENNUM-GS1574ACNE3 Datasheet
342Kb / 16P
   GS1574A HD-LINX-R II Adaptive Cable Equalizer
More results

Mô tả tương tự - GS1574ACNE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS9074A GENNUM-GS9074A_09 Datasheet
1Mb / 17P
   HD-LINX II Adaptive Cable Equalizer
GS1574A GENNUM-GS1574A Datasheet
342Kb / 16P
   GS1574A HD-LINX-R II Adaptive Cable Equalizer
GS9074A GENNUM-GS9074A Datasheet
342Kb / 16P
   GS9074A HD-LINX-R II Adaptive Cable Equalizer
GS1574 GENNUM-GS1574 Datasheet
279Kb / 17P
   GS1574 HD-LINX -TM II Adaptive Cable Equalizer
logo
Semtech Corporation
GS2974A SEMTECH-GS2974A Datasheet
600Kb / 16P
   HD-LINX??III Adaptive Cable Equalizer
GS2974B SEMTECH-GS2974B Datasheet
703Kb / 17P
   HD-LINX??III Adaptive Cable Equalizer
logo
Gennum Corporation
GS2974A GENNUM-GS2974A Datasheet
618Kb / 16P
   HD-LINX III Adaptive Cable Equalizer
GS2974B GENNUM-GS2974B Datasheet
703Kb / 17P
   HD-LINX III Adaptive Cable Equalizer
GS1524 GENNUM-GS1524 Datasheet
775Kb / 18P
   GS1524 HD-LINX-TM II Multi-Rate SDI Adaptive Cable Equalizer
logo
Semtech Corporation
GS1574A SEMTECH-GS1574A Datasheet
1Mb / 16P
   HD-LINX짰 II Adaptive Cable Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com