công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1508 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS1508
Giải thích chi tiết về linh kiện  HDTV Cable Driver
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS1508 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Gennum Corporation

  GS1508 Datasheet HTML 1Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 2Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 3Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS1508 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
GS1508 HD-LINX™ HDTV Cable Driver
Data Sheet
9500 - 6
August 2010
4 of 14
2.3 AC Electrical Characteristics
Table 2-3: AC Electrical Characteristics
VCC = 5V, TA = 0°C to 70°C unless otherwise shown.
Specifications assume 800mV output amplitude level settings into end terminated 75Ω transmission lines. Data Rate = 1485Mb/s unless
otherwise shown.
Parameter
Condition
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Notes
Test
Level
Serial Digital
Rate
——
DC
1485
Mb/s
1
Additive Jitter
1485Mb/s
5
psRMS
13
Differential
Input
150
800
mV
diff
p-p
2
Differential
Output
750
800
850
mV
p-p
1
Output Rise/Fall
Times
(20% to 80%)
120
250
ps
2
1
Mismatch in
Output Rise/Fall
Times
——
15
30
ps
4
Overshoot
1
8
%
4
Duty Cycle
Distortion
——
15
30
ps
1
Output Return
Loss
5MHz to
1485MHz
——
17
dB2
4
NOTES:
1. RMS additive jitter measured using Pseudo Random bit sequence (223 - 1).
2. Measured with Gennum Evaluation Board (EB1508).
Test Levels:
1. 100% tested at 25°C.
2. Guaranteed by design.
3. Correlated value.
4. Tested with EB1508.


Số phần tương tự - GS1508

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS1508 GENNUM-GS1508 Datasheet
115Kb / 8P
   HDTV Cable Driver
GS1508-CKA GENNUM-GS1508-CKA Datasheet
115Kb / 8P
   HDTV Cable Driver
GS1508-CKAE3 GENNUM-GS1508-CKAE3 Datasheet
115Kb / 8P
   HDTV Cable Driver
GS1508-CTA GENNUM-GS1508-CTA Datasheet
115Kb / 8P
   HDTV Cable Driver
GS1508-CTAE3 GENNUM-GS1508-CTAE3 Datasheet
115Kb / 8P
   HDTV Cable Driver
More results

Mô tả tương tự - GS1508

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS1508 GENNUM-GS1508 Datasheet
115Kb / 8P
   HDTV Cable Driver
logo
Faraday Technology
FFC010A075 FARADAY-FFC010A075 Datasheet
46Kb / 2P
   HDTV CABLE CLONE
FPC150A075 FARADAY-FPC150A075 Datasheet
13Kb / 2P
   HDTV CABLE CLONE
logo
SG Micro Corp
SGM9116 SGMICRO-SGM9116_15 Datasheet
283Kb / 10P
   HDTV Video Filter Driver
logo
National Semiconductor ...
LM2421 NSC-LM2421 Datasheet
998Kb / 13P
   Monolithic Triple Channel HDTV Driver
logo
SG Micro Corp
SGM9116 SGMICRO-SGM9116_17 Datasheet
1Mb / 11P
   Triple, 38.5MHz, 6th-Order HDTV Video Filter Driver
SGM9116 SGMICRO-SGM9116 Datasheet
511Kb / 9P
   Triple, 35MHz, 3rd Order HDTV Video Filter Driver
logo
Texas Instruments
LM2432 TI1-LM2432 Datasheet
535Kb / 17P
[Old version datasheet]   Monolithic Single Channel 37 MHz HDTV CRT Driver
logo
KR Electronics, Inc.
2381 KR-2381 Datasheet
19Kb / 1P
   HDTV Filter
2382 KR-2382 Datasheet
19Kb / 1P
   HDTV Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com