công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCZM2V4C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

tên linh kiện TCZM2V4C
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

TCZM2V4C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  TCZM2V4C Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TCZM2V4C Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TCZM2V4C Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TCZM2V4C Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TCZM2V4C Datasheet HTML 5Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TCZM2V4C Datasheet HTML 6Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Number: DB-064
Jan.2011 / D
Page 4
S EM IC OND UC TOR
TAK CHEONG
®
Typical Characteristics
0
100
200
300
400
500
600
0
40
80
120
160
200
Temperature [
℃]
Ta = 25
0.1
1
10
100
1000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VF - Forw ard Voltage [m V]
PD = 500mW
Ta = 25
0
50
100
150
200
250
300
0
2
4
6
8
10
VZ - Reverse Voltage [V]
PD = 500mW
Ta = 25
0.01
0.1
1
10
100
15
25
35
45
55
65
75
VZ - Reverse Voltage [V]
f = 1MHz
Ta = 25
1
10
100
1000
0
20
40
60
80
VZ - Reverse Voltage [V]
VR = 0V
VR = 2V
VR = 5V
VR = 20V
VR = 30V
Ta = 25
0.1
1
10
100
1000
1
10
100
VZ - Reverse Voltage [V]
Iz=10mA
Iz=5mA
Iz=2mA
Iz=1mA
Figure 1. Power Dissipation vs Ambient Temperature
Valid provided leads at a distance of 0.8mm from case are kept at
ambient temperature
Figure 2. Total Capacitance
Figure 5. Reverse Current vs. Reverse Voltage
Figure 6. Reverse Current vs. Reverse Voltage
Figure 3. Differential Impedance vs. Zener Voltage
Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage


Số phần tương tự - TCZM2V4C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCZM2V4C TAK_CHEONG-TCZM2V4C Datasheet
187Kb / 6P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - TCZM2V4C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCLZJ2V0 TAK_CHEONG-TCLZJ2V0 Datasheet
181Kb / 6P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCBZV79C2V0 TAK_CHEONG-TCBZV79C2V0_11 Datasheet
466Kb / 6P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
LLZ2V4 YEASHIN-LLZ2V4 Datasheet
814Kb / 3P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
LLZ5221B YEASHIN-LLZ5221B Datasheet
451Kb / 2P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCZM2V4B TAK_CHEONG-TCZM2V4B Datasheet
187Kb / 6P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
LZ2V2 YEASHIN-LZ2V2 Datasheet
801Kb / 4P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCLZ2V2 TAK_CHEONG-TCLZ2V2_11 Datasheet
178Kb / 5P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCLLZ2V0 TAK_CHEONG-TCLLZ2V0 Datasheet
179Kb / 5P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
List of Unclassifed Man...
TCLLZ2V0 ETC1-TCLLZ2V0 Datasheet
980Kb / 10P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
LZJ2V0 YEASHIN-LZJ2V0 Datasheet
1Mb / 5P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
ZM2V4B YEASHIN-ZM2V4B Datasheet
801Kb / 4P
   500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com