công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1N4754A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

tên linh kiện TC1N4754A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

TC1N4754A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  TC1N4754A Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N4754A Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N4754A Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N4754A Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N4754A Datasheet HTML 5Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Number: DB-031
July 2010/ G
Page 3
TAK CHEONG
®
S EM IC OND UC TOR
Typical Characteristics
Ta = 25℃
0.1
1
10
100
1000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VF - Forw ard Voltage [V]
Ta = 25
0.1
1
10
100
1000
0
3
6
9
12
15
VZ - Reverse Voltage [V]
Ta = 25℃
0.01
0.1
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
VZ - Reverse Voltage [V]
Ta = 25℃
0.1
1
10
100
1000
0
10
20
30
40
50
60
VZ - Reverse Voltage [V]
Iz=10mA
Iz=5mA
Iz=2mA
Iz=1mA
f = 1MHz
Ta = 25
1
10
100
1000
0
5
10 15 20 25
30 35 40 45
50 55 60
VZ - Reverse Voltage [V]
VR = 0V
VR = 2V
VR = 5V
VR = 20V
VR = 30V
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Temperature [℃]
Figure 1. Power Dissipation vs Ambient Temperature
Valid provided leads at a distance of 0.8mm from case are kept at
ambient temperature
Figure 2. Total Capacitance
Figure 5. Reverse Current vs. Reverse Voltage
Figure 6. Reverse Current vs. Reverse Voltage
Figure 3. Differential Impedance vs. Zener Voltage
Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage


Số phần tương tự - TC1N4754A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC1N4754A ETC1-TC1N4754A Datasheet
496Kb / 6P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TC1N4754A TAK_CHEONG-TC1N4754A Datasheet
178Kb / 5P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - TC1N4754A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
1N4728A TAK_CHEONG-1N4728A_10 Datasheet
325Kb / 4P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
List of Unclassifed Man...
TC1N4728A ETC1-TC1N4728A Datasheet
496Kb / 6P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
1N4728A TAK_CHEONG-1N4728A Datasheet
128Kb / 4P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N4728A TAK_CHEONG-TC1N4728A Datasheet
178Kb / 5P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
BZX85C3V3RL ONSEMI-BZX85C3V3RL Datasheet
57Kb / 8P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
February, 2002 ??Rev. 1
logo
Tak Cheong Electronics ...
1N4751A TAK_CHEONG-1N4751A Datasheet
445Kb / 7P
   1 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
March 2002 / A
TCBZX85C3V3 TAK_CHEONG-TCBZX85C3V3_11 Datasheet
168Kb / 4P
   1.3 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCBZX85C3V3 TAK_CHEONG-TCBZX85C3V3 Datasheet
177Kb / 5P
   1.3 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
BZX85C3V3 TAK_CHEONG-BZX85C3V3_10 Datasheet
289Kb / 4P
   1.3 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
BZX85C3V3 TAK_CHEONG-BZX85C3V3 Datasheet
128Kb / 4P
   1.3 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com