công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1N748A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

tên linh kiện TC1N748A
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

TC1N748A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  TC1N748A Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N748A Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N748A Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC1N748A Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Number : DB-209
January 2010/ C
Page 3
SE M IC OND UC TOR
TAK CHEONG
®
Package Outline
Package
Case Outline
DO-35
DO-35
Millimeters
Inches
DIM
Min
Max
Min
Max
A
0.46
0.55
0.018
0.022
B
3.05
5.08
0.120
0.200
C
25.40
38.10
1.000
1.500
D
1.53
2.28
0.060
0.090
Notes:
1.
All dimensions are within JEDEC standard.
2.
DO35 polarity denoted by cathode band.


Số phần tương tự - TC1N748A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
TC1N748A TAK_CHEONG-TC1N748A Datasheet
88Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - TC1N748A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX79C110 TAK_CHEONG-BZX79C110_10 Datasheet
178Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
ZX2V0 YEASHIN-ZX2V0 Datasheet
815Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
ZL2V4B YEASHIN-ZL2V4B Datasheet
604Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B YEASHIN-1N5221B Datasheet
1Mb / 10P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBZX55C2V0 TAK_CHEONG-TCBZX55C2V0 Datasheet
181Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCZL2V4B TAK_CHEONG-TCZL2V4B Datasheet
174Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N750A TAK_CHEONG-1N750A Datasheet
316Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N4370A TAK_CHEONG-1N4370A Datasheet
166Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N5221B TAK_CHEONG-TC1N5221B Datasheet
92Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCRD2V2 TAK_CHEONG-TCRD2V2 Datasheet
173Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B TAK_CHEONG-1N5221B Datasheet
133Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com