công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1195 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện 2SK1195
Giải thích chi tiết về linh kiện  VR Series Power MOSFET(230V 1.5A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

2SK1195 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  2SK1195 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 9Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SHINDENGEN
2SK1195
Copyright & Copy;2000 Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd
( F1E23 )
230V 1.5A
OUTLINE DIMENSIONS
(Unit : mm)
RATINGS
Case : E-pack
VR Series Power MOSFET
N-Channel Enhancement type
DC/DC converters
Power supplies of DC 12-24V input
Product related to
Integrated Service Digital Network
APPLICATION
Applicable to 4V drive.
The static Rds(on) is small.
Built-in ZD for Gate Protection.
FEATURES
●Absolute Maximum Ratings (
Tc = 25℃)
Item
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Storage Temperature
Tstg
-55∼150
Channel Temperature
Tch
150
Drain-Source Voltage
VDSS
230
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±20
Continuous Drain Current(
DC)
ID
1.5
Continuous Drain Current(
Peak)
IDP
3
A
Continuous Source Current(
DC)
IS
1.5
Total Power Dissipation
PT
10
W


Số phần tương tự - 2SK1195

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1195 ISC-2SK1195 Datasheet
325Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFETransistor
More results

Mô tả tương tự - 2SK1195

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
F05B23VR SHINDENGEN-F05B23VR Datasheet
432Kb / 12P
   VR Series Power MOSFET(230V 0.5A)
2SK1194 SHINDENGEN-2SK1194 Datasheet
397Kb / 10P
   VR Series Power MOSFET(230V 0.5A)
2SK1861 SHINDENGEN-2SK1861 Datasheet
411Kb / 10P
   VR Series Power MOSFET
2SK1931 SHINDENGEN-2SK1931 Datasheet
370Kb / 9P
   VR Series Power MOSFET(200V 5A)
logo
Rohm
RSQ015N06FRA ROHM-RSQ015N06FRA Datasheet
778Kb / 14P
   Nch 60V 1.5A Power MOSFET
RSQ015P10FRA ROHM-RSQ015P10FRA Datasheet
846Kb / 14P
   Pch -100V -1.5A Power MOSFET
logo
E-CMOS Corporation
EC742N65E E-CMOS-EC742N65E Datasheet
166Kb / 4P
   650V 1.5A N-Channel Power MOSFET
logo
Winbond
W51300 WINBOND-W51300 Datasheet
183Kb / 12P
   FLASH VR CONTROLLER
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC426 TELCOM-TC426 Datasheet
76Kb / 5P
   1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC4426 MICROCHIP-TC4426 Datasheet
66Kb / 9P
   1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com