công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78L24 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

tên linh kiện LM78L24
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HTC [HTC Korea TAEJIN Technology Co.]
Trang chủ  http://www.htckorea.co.kr
Logo HTC - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

LM78L24 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co.

  LM78L24 Datasheet HTML 1Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 2Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 3Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 4Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 5Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 6Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 7Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 8Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. LM78L24 Datasheet HTML 9Page - HTC Korea TAEJIN Technology Co. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
LM78LXX
Oct. 2010 - Rev. 1.4
- 4
-
HTC
PIN CONFIGURATION
TO-92
SOT-89
SOP-8
PIN DESCRIPTION
TO-92 / SOT-89 3 LEAD
SOP-8 8 LEAD
Pin No.
Name
Function
Name
Function
1
VOUT
Output Voltage
VOUT
Output Voltage
2
GND
Ground
GND
Ground
3
VIN
Input Voltage
GND
Ground
4 / 5
-
-
N.C
Not Connected
6 / 7
-
-
GND
Ground
8
-
-
VIN
Input Voltage
TYPICAL APPLICATION
LM78LXX
(Note 1)
0.1uF
(Note 2)
0.33uF
(Note 2)
INPUT
OUTPUT
Note)
1.
To specify an output voltage, substitute voltage for "XX".
2.
Bypass capacitors are recommended for optimum stability and transient response and should be located as close
as possible to the regulators.
1. VOUT 2. GND 3. VIN
1. VOUT
2. GND
3. GND
4. N.C
8. VIN
7. GND
6. GND
5. N.C
1. VOUT 2. GND 3. VIN


Số phần tương tự - LM78L24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Components Intern...
LM78L24 FCI-LM78L24 Datasheet
2Mb / 7P
   LM78L00Series 3-Terminal Low Current Positive Voltage Regulators
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM78L24 HTC-LM78L24 Datasheet
208Kb / 11P
   3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
LM78L24A HTC-LM78L24A Datasheet
208Kb / 11P
   3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Cystech Electonics Corp...
LM78L24A3 CYSTEKEC-LM78L24A3 Datasheet
501Kb / 14P
   LM78LXXA3/M3 CYStek Product Specification
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM78L24AD HTC-LM78L24AD Datasheet
208Kb / 11P
   3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM78L24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MC78LXXA FAIRCHILD-MC78LXXA_10 Datasheet
86Kb / 14P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
KA78LXXA FAIRCHILD-KA78LXXA_10 Datasheet
102Kb / 17P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
78LXX UTC-78LXX_15 Datasheet
278Kb / 8P
   3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78LXXA FAIRCHILD-KA78LXXA Datasheet
68Kb / 16P
   3-terminal 0.1A positive voltage regulator
MC78LXXA FAIRCHILD-MC78LXXA Datasheet
73Kb / 14P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
KA78LXXA FAIRCHILD-KA78LXXA Datasheet
82Kb / 18P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
MC78LXXA FAIRCHILD-MC78LXXA_04 Datasheet
72Kb / 14P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
78LXX UTC-78LXX_V01 Datasheet
316Kb / 9P
   3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78L24A FAIRCHILD-KA78L24A Datasheet
78Kb / 16P
   3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
78LXX UTC-78LXX_09 Datasheet
290Kb / 9P
   3-TERMINAL 0.1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com