công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-E8000-4 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện SI-E8000-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Silicon Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SI-E8000-4 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SI-E8000-4 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SI-E8000-4 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SI-E8000/3600-4
SI-E8000/3600-4
High Voltage Silicon Rectifier Diodes
Si-Hochspannungs-Gleichrichterdioden
Version 2009-01-22
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current – Nennstrom
4 A
Alternating input voltage – Eingangswechselspannung
8000 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse
Ø 49 x 257 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.
600 g
Compound has classification UL94V-0 – Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert
Suitable for oil cooled operation – Für Betrieb unter Öl geeignet
Standard packaging bulk – Standard Lieferform lose im Karton
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Rated DC voltage
Anschlussgleichspg.
V
RD [V]
Alternat. input voltage
Eingangswechselspg.
V
VRMS [V]
Rep. peak reverse voltage
Period. Spitzensperrspg.
V
RRM [V]
SI-E8000/3600-4
3600
8000
24000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 45°C
IFAV
4 A
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 45°C
IFSM
200/220 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 45°C
i2t
200 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Admissible torque for mounting
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M8
< 72 lb.in.
< 8 Nm
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1


Số phần tương tự - SI-E8000-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
SI-E8000-3600-1.8 SEMIKRON-SI-E8000-3600-1.8 Datasheet
98Kb / 2P
   High voltage rectifiers
SI-E8000-3600-1.8 SEMIKRON-SI-E8000-3600-1.8 Datasheet
102Kb / 2P
   High voltage rectifiers
SI-E8000-3600-1.8 SEMIKRON-SI-E8000-3600-1.8_06 Datasheet
102Kb / 2P
   High voltage rectifiers
SI-E8000-3600-4 SEMIKRON-SI-E8000-3600-4 Datasheet
233Kb / 2P
   High voltage rectifiers
SI-E8000-3600-4 SEMIKRON-SI-E8000-3600-4 Datasheet
231Kb / 2P
   High voltage rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SI-E8000-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4_11 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
Semikron International
BV8 SEMIKRON-BV8_06 Datasheet
55Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
HV500F12 GETEDZ-HV500F12_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F15 GETEDZ-HV500F15_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F10 GETEDZ-HV500F10_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F10 GETEDZ-ESJC50F10_17 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F08 GETEDZ-HV500F08_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F15 GETEDZ-ESJC50F15_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F12 GETEDZ-ESJC50F12_17 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
SI-A3000_1350-6F DIOTEC-SI-A3000_1350-6F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com