công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI-8000A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanken electric

tên linh kiện SPI-8000A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SPI-8000A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanken electric

  SPI-8000A_11 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SPI-8000A_11 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SPI-8000A_11 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
23
ICs
SPI-8000A Series
■External Dimensions (HSOP16)
(Unit : mm)
■Block Diagram
18
10.5±0.2
16
9
16
9
(11)
12.2±0.2
1.27±0.25
0.4+0.15/-0.05
0.25+0.15/-0.05
(Gate remains: Not included in dimensions)
18
S
S
0.10
1+0.1/-0.05
(Heatsink thickness)
CE/SS
UVLO
OCP
P.REG
OSC
PWM
LOGIC
CE/SS
TSD
Reg
Comp
GND
1V
Boot REG
DRIVE
BS
SWOUT
VREF
VIN
+
-
+
-
Amp
SPI-8010A
Pin Assignment
1.AGND
2.N.C
3.DGND
4.CE/SS
5.Reg
6.N.C
7.SWOUT
8.N.C
9.N.C
10.N.C
11.VIN
12.B.S
13.N.C
14.Comp
15.VREF
16.N.C
Product Mass : Approx 0.86g


Số phần tương tự - SPI-8000A_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SPI-8000A SANKEN-SPI-8000A Datasheet
440Kb / 3P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
More results

Mô tả tương tự - SPI-8000A_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8000HD SANKEN-SI-8000HD Datasheet
55Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8050W SANKEN-SI-8050W Datasheet
47Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8120JD SANKEN-SI-8120JD Datasheet
59Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8008TM SANKEN-SI-8008TM Datasheet
51Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8001FDL SANKEN-SI-8001FDL Datasheet
69Kb / 2P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8033SD SANKEN-SI-8033SD Datasheet
55Kb / 2P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8008HD SANKEN-SI-8008HD Datasheet
56Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8033W SANKEN-SI-8033W Datasheet
47Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8000TM SANKEN-SI-8000TM_12 Datasheet
56Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8000JD SANKEN-SI-8000JD_11 Datasheet
86Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8000SD SANKEN-SI-8000SD_11 Datasheet
74Kb / 2P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com