công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-8010Y bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-8010Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-8010Y bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanken electric

  SI-8010Y Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-8010Y Datasheet HTML 2Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
49
ICs
(Unit : mm)
Pin Assignment
q BS
w SW
e VIN
r GND
t COMP
y FB
u EN/SS
Plastic Mold Package Type
Flammability: UL94V-0
Product Mass: Approx. 2.3g
SI-8010Y
C1:2200µF/50V
C2:4.7µF/50V
C3:470µF/25V
C4:1200pF
C5:0.22µF/50V
C7:680pF
L1:47µH
D1:FMW-2156 (Sanken)
R1:8kΩ (When Vo=5V)
R2:2kΩ
R3:39kΩ
SI-8050Y
C1:2200µF/50V
C2:4.7µF/50V
C3:470µF/25V
C4:1200pF
C5:0.22µF/50V
C7:680pF
L1:56µH
D1:FMW-2156 (Sanken)
R3:39kΩ
SI-8010Y
C7
IN
BS
SW
FB
COMP
GND
GND
Vo
EN/SS
D1
C3
R1
R2
L1
Vin
GND
C1
C2
C6
C5
C4
R3
7
31
2
6
4
5
Csn2
Rsn2
Csn1 Rsn1
+
+
C7
SI-8050Y
IN
BS
SW
FB
COMP
GND
GND
Vo
EN/SS
D1
C3
L1
Vin
GND
C1
C2
C6
C5
C4
R3
7
31
2
6
4
5
+
+
Csn2
Rsn2
Csn1 Rsn1
4
GND
COMP
EN/SS
1
2
6
3
SW
BS
IN
FB
1.0V
7
5
+
+
SI-8010Y
SI-8050Y
EN/
SS
Pre
REG
OSC
Current
Sence
Amp
UVLD
TSD
OCP
PWM
LOGIC
Boot
5vREG
DRIVE
Amp
4
GND
COMP
EN/SS
1
2
6
3
SW
BS
IN
FB
1.0V
7
5
+
+
EN/
SS
Pre
REG
OSC
Current
Sence
Amp
UVLD
TSD
OCP
PWM
LOGIC
Boot
5vREG
DRIVE
Amp
4.2
±0.2
6-0.74
±0.15
(3-R1)
7.6±0.1
4.3±0.5
3.6±0.5
6-0.65
+0.2
–0.1
0.45
+0.2
–0.1
10.0±0.2
Gate burr
12 3
(Measured at the root)
(Measured at the root)
45 6 7
2.8
±0.2
Plan View
0.5
0.5
R-end
6
×P1.27±0.15–7.62±0.15
Csn1,2=2200pF (When Vin>40V)
Rsn1,2=10Ω (When Vin>40V)
SI-8000Y Series
■External Dimensions (TO220F-7)
■Block Diagram
■Typical Connection Diagram
Csn1,2=2200pF (When Vin>40V)
Rsn1,2=10Ω (When Vin>40V)


Số phần tương tự - SI-8010Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8010Y SANKEN-SI-8010Y Datasheet
69Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator
More results

Mô tả tương tự - SI-8010Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8000TFE SANKEN-SI-8000TFE Datasheet
443Kb / 2P
   Full-Mold Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8000HFE SANKEN-SI-8000HFE_10 Datasheet
50Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
NR887D SANKEN-NR887D Datasheet
59Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8000JF SANKEN-SI-8000JF_10 Datasheet
48Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8000S SANKEN-SI-8000S_10 Datasheet
43Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8000HFE SANKEN-SI-8000HFE Datasheet
449Kb / 2P
   Full-Mold Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8000E SANKEN-SI-8000E_10 Datasheet
40Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8010Y SANKEN-SI-8010Y Datasheet
69Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator
SI-8015JF SANKEN-SI-8015JF Datasheet
83Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8050JF SANKEN-SI-8050JF Datasheet
83Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com