công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-8000JD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-8000JD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-8000JD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanken electric

  SI-8000JD_11 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-8000JD_11 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
17
ICs
SI-8000JD Series
■External Dimensions (TO263-5)
(Unit : mm)
Pin Assignment
q VIN
w SWOUT
e GND
r VOS
t ON/OFF
Plastic Mold Package Type
Flammability: 94V-0
Product Mass: Approx. 1.48g
(2
×R0.45)
(1.7
±0.25
)
(1.7
±0.25
)
0.8
±0.1
10.0
±0.2
(4.4)
(8.0)
9.9
±0.2
Case temperature
measurement point
(15
°)
(0.5)
2-R0.3
10.0
±0.02
3-R0.3
(R0.3)
(R0.3)
0.88
±0.10
1.5 Dp:
±0.2
φ
(1.7
±0.25
)
12345
(1.7
±0.25
)
0.8
±0.1
4.5
±0.2
1.3
0.10
±0.15
2.4
±0.2
+0.10
–0.05
(3
°)
(3
°)
(3
°)
(3
°)
(3
°)
0 to 6
°
■Block Diagram
■Typical Connection Diagram
4
3
GND
2
VIN
ON/OFF
SWOUT
1
5
PReg.
OCP
Reset
OSC
+
Comp.
Error Amp.
Latch &
Drive
TSD
ON/OFF
Soft
Start
VREF
+
VIN
C1
C3
Di
L1
C2
VIN
GND
ON/OFF
GND
SI-8000JD
SWOUT
VOS
12
4
3
5
+
+
VOUT
GND
C1: 50V/220µF
C2: 25V/470µF
C3: 10V/0.47µF (Only when using soft-start function)
L1: 100µH
Di : SJPB-H6 (Sanken)
■Reference Data
Copper Laminate Area on Glass Epoxy Board vs.
Thermal Resistance (Junction to Ambient Air) (Typical Value)
Output Current vs. Power Dissipation (Typical)
55
50
45
40
35
30
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
200
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
400
600
800
1000
Copper Laminate Area (mm2)
Output Current IO (A)
VIN 8V
20V
30V
40V
1200
1400
1600
1800
With glass epoxy board of 40 × 40 mm
■Ta-PD Characteristics
The efficiency depends on the input voltage and the output current. Therefore, obtain the value
from the efficiency graph and substitute the percentage in the formula above.
VO : Output Voltage
VIN : Input Voltage
IO : Output Current
ηχ : Efficiency (%)
VF :D1 forward voltage
0.4V(IO=2A)(SJPB-H6)
Thermal design for D1 must be considered separately.
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
–25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature Ta (°C)
Copper Area
40×40 mm
( j-a : 33.3°C/W)
20×40 mm
( j-a : 37°C/W)
20×20 mm
( j-a :44°C/W)
10×10 mm
( j-a : 53°C/W)
θ
θ
θ
θ
PD=VO·IO
100
–1 –VF·IO 1–
VO
ηχ
VIN


Số phần tương tự - SI-8000JD_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8000JD SANKEN-SI-8000JD Datasheet
442Kb / 2P
   Surface-Mount Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
More results

Mô tả tương tự - SI-8000JD_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8000HD SANKEN-SI-8000HD Datasheet
55Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8050W SANKEN-SI-8050W Datasheet
47Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8120JD SANKEN-SI-8120JD Datasheet
59Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8008TM SANKEN-SI-8008TM Datasheet
51Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8001FDL SANKEN-SI-8001FDL Datasheet
69Kb / 2P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8033SD SANKEN-SI-8033SD Datasheet
55Kb / 2P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8008HD SANKEN-SI-8008HD Datasheet
56Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8033W SANKEN-SI-8033W Datasheet
47Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8000TM SANKEN-SI-8000TM_12 Datasheet
56Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
SI-8000SD SANKEN-SI-8000SD_11 Datasheet
74Kb / 2P
   Surface Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com