công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMXA-4203S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanken electric

tên linh kiện FMXA-4203S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast Recovery Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

FMXA-4203S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanken electric

  FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric FMXA-4203S_07 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Ultrafast Recovery Diode
FMXA-4203S
November, 2005
Sanken Electric Co.,Ltd.
D01-004EA-051128
Die Structure: Silicon Planer Diode (FRD)
§1. Absolute Maximum Ratings and Electrical Characteristics
• Absolute Maximum Ratings
No.
Item
Symbol
Unit
Rating
Conditions
1
Transient Peak Reverse Voltage
VRSM
V
300
2
Peak Reverse Voltage
VRM
V
300
3
Average Forward Current
IF(AV)
A
20
4
Peak Surge Forward Current
IFSM
A
100
10msec. Half sine-wave, one shot
5
I2t Limiting Value
I2t
A2S
50
1msec
t 10msec
6
Junction Temperature
Tj
°C
-40 to +150
7
Storage Temperature
Tstg
°C
-40 to +150
• Electrical Characteristics
No.
Item
Symbol
Unit
Rating
Conditions
1
Forward Voltage Drop
VF
V
1.30 max.
IF=10A
2
Reverse Leakage Current
IR
µA
100 max.
VR=VRM
3
Reverse Leakage Current Under
High Temperature
H•IR
mA
30 max.
VR=VRM, Tj=150°C
4
Reverse Recovery Time
trr
ns
25 max
IF=IRP=500mA
90% Recovery point
5
Thermal Resistance
Rth(j-c)
°C/W
2.0 max.
Between Junction and case
2/8


Số phần tương tự - FMXA-4203S_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
FMXA-4203S SANKEN-FMXA-4203S Datasheet
416Kb / 8P
   Ultrafast Recovery Diode
FMXA-4203S SANKEN-FMXA-4203S Datasheet
418Kb / 8P
   Ultrafast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - FMXA-4203S_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH3R02 STMICROELECTRONICS-STTH3R02 Datasheet
116Kb / 9P
   Ultrafast recovery diode
STTH8R04 STMICROELECTRONICS-STTH8R04 Datasheet
157Kb / 11P
   Ultrafast recovery diode
logo
Sanken electric
FMXA-1106S SANKEN-FMXA-1106S Datasheet
405Kb / 8P
   Ultrafast Recovery Diode
FMXA-2102ST SANKEN-FMXA-2102ST Datasheet
266Kb / 8P
   Ultrafast Recovery Diode
MPL-1036S SANKEN-MPL-1036S Datasheet
247Kb / 5P
   Ultrafast Recovery Diode
FMXA-2102ST SANKEN-FMXA-2102ST Datasheet
266Kb / 8P
   Ultrafast Recovery Diode
FMXA-2153S SANKEN-FMXA-2153S Datasheet
302Kb / 8P
   Ultrafast Recovery Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
DPG60C300HJ ISC-DPG60C300HJ Datasheet
285Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Diode
DPG60C400HB ISC-DPG60C400HB Datasheet
286Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Diode
DSEP60-12A ISC-DSEP60-12A Datasheet
429Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Diode
logo
Sanken electric
MPL-1036S SANKEN-MPL-1036S Datasheet
241Kb / 5P
   Ultrafast Recovery Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com