công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-A3000/1350-2.5 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện SI-A3000/1350-2.5
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Silicon Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SI-A3000/1350-2.5 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SI-A3000/1350-2.5 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SI-A3000/1350-2.5 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SI-A1125/500-6 ... SI-A8000/3600-1.8
SI-A1125/500-6 ... SI-A8000/3600-1.8
High Voltage Silicon Rectifier Diodes
Silizium-Hochspannungs-Gleichrichterdioden
Version 2009-01-22
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
6...1.8 A
Alternating input voltage
Eingangswechselspannung
1125...8000 V
Hockey-puck plastic case
Hockey-puck Kunststoffgehäuse
Ø 55 x 23 [mm]
Weight approx.
Gewicht ca.
125 g
Polarity: Cathode to stud
Polarität: Kathode am Gewinde
Compound has classification UL94V-0
Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging bulk
Standard Lieferform lose im Karton
Maximum ratings
Grenzwerte
Type 1)
Typ 1)
Rated DC voltage
Anschlussgleichspg.
V
RD [V]
Alternat. input voltage
Eingangswechselspg.
V
VRMS [V]
Rep. peak reverse voltage
Period. Spitzensperrspg.
V
RRM [V]
SI-A1125/500-6
500
1125
3200
SI-A1750/775-4
775
1750
4800
SI-A3000/1350-2.5
1350
3000
8000
SI-A8000/3600-1.8
3600
8000
24000
Maximum ratings, TA = 50°C
Grenzwerte, TA = 50°C
Type
Typ
Max. average fwd. current
Dauergrenzstrom
IFRM [A]
Peak fwd. surge current
Stoßstrom
I
FSM [A]
2)
Rating for fusing
Grenzlastintegral
i2t [A2s] (t<10 ms)
SI-A1125/500-6
6.0
300
450
SI-A1750/775-4
4.0
200
200
SI-A3000/1350-2.5
2.5
200
200
SI-A8000/3600-1.8
1.8
100
50
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Admissible torque for mounting
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M8
< 72 lb.in.
< 8 Nm
1
SI-A and SI-E are identical devices – Si-A und SI-E sind identische Bauteile
2
For one 50 Hz half sine-wave – Für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
SI-A 3000/1350-2.5
M 8
16
55


Số phần tương tự - SI-A3000/1350-2.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
SI-A3000/1350-2.5 DIOTEC-SI-A3000/1350-2.5 Datasheet
87Kb / 2P
   High Voltage Si-Rectifier Modules Si-Hochspannungs-Gleichrichter Module
SI-A3000/1350-2.5 DIOTEC-SI-A3000/1350-2.5 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - SI-A3000/1350-2.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4_11 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
Semikron International
BV8 SEMIKRON-BV8_06 Datasheet
55Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
SI-E8000 DIOTEC-SI-E8000 Datasheet
191Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
HV500F12 GETEDZ-HV500F12_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F15 GETEDZ-HV500F15_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F10 GETEDZ-HV500F10_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F10 GETEDZ-ESJC50F10_17 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F08 GETEDZ-HV500F08_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F15 GETEDZ-ESJC50F15_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F12 GETEDZ-ESJC50F12_17 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
SI-A3000_1350-6F DIOTEC-SI-A3000_1350-6F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com