công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-A1125 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện SI-A1125
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Silicon Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SI-A1125 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  SI-A1125_09 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SI-A1125_09 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SI-A1125/500-6 ... SI-A8000/3600-1.8
Characteristics
Kennwerte
Type
Typ
Forward voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] at/bei IF [A]
Tj = 25°C
Leakage current
Sperrstrom
IR [µA] at / bei VRRM
Tj = 25°C
Leakage current
Sperrstrom
IR [mA] at / bei VRRM
Tj = 150°C
SI-A1125/500-6
< 3
6
< 10
< 1
SI-A1750/775-4
< 4
4
< 10
< 1
SI-A3000/1350-2.5
< 6
2.5
< 10
< 1
SI-A8000/3600-1.8
< 15
1.8
< 10
< 1
Cascade connection by screwing on top of each other:
Kaskadierbar durch Aufeinanderschrauben:
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
SI-A 3000/1350-2.5
SI-A 3000/1350-2.5
SI-A 3000/1350-2.5
SI-A 3000/1350-2.5


Số phần tương tự - SI-A1125_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
SI-A1125/500-6 DIOTEC-SI-A1125/500-6 Datasheet
87Kb / 2P
   High Voltage Si-Rectifier Modules Si-Hochspannungs-Gleichrichter Module
SI-A1125/500-6 DIOTEC-SI-A1125/500-6 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125_13 Datasheet
136Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125_18 Datasheet
186Kb / 2P
   Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - SI-A1125_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4_11 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
Semikron International
BV8 SEMIKRON-BV8_06 Datasheet
55Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
SI-E8000 DIOTEC-SI-E8000 Datasheet
191Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
HV500F12 GETEDZ-HV500F12_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F15 GETEDZ-HV500F15_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F10 GETEDZ-HV500F10_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F10 GETEDZ-ESJC50F10_17 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
HV500F08 GETEDZ-HV500F08_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F15 GETEDZ-ESJC50F15_1 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
ESJC50F12 GETEDZ-ESJC50F12_17 Datasheet
512Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
SI-A3000_1350-6F DIOTEC-SI-A3000_1350-6F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com