công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1DS-2412DH60Z bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM1DS-2412DH60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1DS-2412DH60Z bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM1DS-2412DH60Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1DS-2412DH60Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1DS-2412DH60Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1DS-2412DH60Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Series AM1DS-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.B
3 of 4
North America only
Input Specifications
Parameters
Nominal
Typical
Maximum
Units
Voltage range
5
4.5-5.5
VDC
12
10.8-13.2
24
21.6-26.4
Filter
Capacitor
Turn on Transient process time
25
ms
Start up time
200
ms
Absolute Maximum Rating
5 Vin
0-7
VDC
12 Vin
0-15
24 Vin
0-28
Peak Input Voltage time
100
ms
Input reflected Ripple current
With 12µH inductance
20
mA p-p
Isolation Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Rated
Units
Tested I/O voltage
3 sec
1000, 3000, 4000, 5200 & 6000
VDC
Resistance
> 1000
MOhm
Capacitance
10
pF
Output Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Voltage accuracy
±3
%
Voltage balance (Dual Output model)
Balanced Load
±1
%
Short Circuit protection
Continuous
Short circuit restart
Auto-Recovery
Line voltage regulation (Single)
For 1.0% of Vin
±1.2
%
Line voltage regulation (Dual)
For 1.0% of Vin
±1.2
%
Load voltage regulation
load 20~100%
±10
%
Temperature coefficient
±0.02
%/
oC
Ripple & Noise
At 20MHz Bandwidth
75
mV p-p
Rising time
50
ms
General Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Switching frequency
100% load, variable
80
KHz
Operating temperature
Full load without derating
-40 to +85
oC
Storage temperature
-40 to +125
oC
Max Case temperature
+100
oC
Cooling
Free air convection
Humidity
95
%
Case material
Non-conductive black plastic UL 94 V-0
Weight
2.3
g
Dimensions (L x W x H)
0.76 x 0.24 x 0.37 inch
19.50 x 6.00 x 9.50 mm
MTBF
>1 121 000 hrs (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25
oC)
Safety Specifications
Parameters
Safety
NOTE: designed to meet IEC 60950-1


Số phần tương tự - AM1DS-2412DH60Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1DS-2412DH60Z AIMTEC-AM1DS-2412DH60Z Datasheet
268Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM1DS-2412DH60Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com