công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1DS-0515SZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM1DS-0515SZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1DS-0515SZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AM1DS-0515SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1DS-0515SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1DS-0515SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1DS-0515SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Series AM1DS-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.B
4 of 4
North America only
Pin Out Specifications
Pin
Single
1000 VDC
Dual
1000 VDC
Single
3000, 4000, 5200 & 6000 VDC
Dual
3000, 4000, 5200 & 6000 VDC
1
+ V Input
+ V Input
+ V Input
+ V Input
2
- V Input
- V Input
- V Input
- V Input
4
- V Output
- V Output
No pin
No pin
5
No pin
Common
- V Output
- V Output
6
+ V Output
+ V Output
No pin
Common
7
No pin
No pin
+ V Output
+ V Output
Dimensions:
NOTE: 1. Datasheets are updated as needed and as such, specifications are subject to change without notice. Once printed or downloaded, datasheets are no longer controlled
by Aimtec; refer to www.aimtec.com for the most current product specifications.
2. Product labels shown, including safety agency certifications on labels, may vary based on the
date manufactured.
3. Mechanical drawings and specifications are for reference only. 4. All specifications are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%,
nominal input voltage and at rated output load unless otherwise specified.
5. Aimtec may not have conducted destructive testing or chemical analysis on all internal components
and chemicals at the time of publishing this document. CAS numbers and other limited information are considered proprietary and may not be available for release.
6. This
product is not designed for use in critical life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear control systems or other such applications which necessitate
specific safety and regulatory standards other the ones listed in this datasheet.
7. Warranty is in accordance with Aimtec’s standard Terms of Sale available at www.aimtec.com.


Số phần tương tự - AM1DS-0515SZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1DS-0515SZ AIMTEC-AM1DS-0515SZ Datasheet
268Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM1DS-0515SZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com