công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS013B7DH01 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện LS013B7DH01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Technical Literature For TFT-LCD Module
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LS013B7DH01 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sharp Corporation

Back Button LS013B7DH01 Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 11Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 12Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 13Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 14Page - Sharp Corporation LS013B7DH01 Datasheet HTML 15Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
SPEC No.
LCP-2110019B
MODEL No.
LS013B7DH01
PAGE
9
5. Absolute Maximum Rating
Table5-1 ( GND=0V )
Item
Symbol
MIN.
MAX.
Unit
Remark
Analog
VDDA
-0.3
+5.8
V
Power
supply
voltage
Logic
VDD
-0.3
+5.8
V
[Remark5-1]
Input signal voltage(high)
VDD
V
[Remark5-2]
Input signal voltage(low)
-0.3
V
Strage Temperature
Tstg
-30
+80
[Remark5-3,4]
Operation Temperature
(at panel surface)
Topr1
-20
+70
[Remark5-5]
[Remark5-1] Applies to EXTMODE.
[Remark5-2] Applies to SCLK, SI, SCS, DISP, EXTCOMIN.
[Remark5-3] Do not exceed this temperature in any parts of module.
[Remark5-4] Maximum wet bulb temperature is 57℃ or lower. No condensation is allowed.
Cndensation will cause electeical leak and may cause the module to not meet this specification.
[Remark5-5] Operating temperature is the temperature that guarantees only for the operation.
For contrast, response time, and other display quality determination, use Ta=+25℃.


Số phần tương tự - LS013B7DH01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
LS013B7DH03 SHARP-LS013B7DH03 Datasheet
441Kb / 8P
   The Sharp Memory LCD Suite
logo
Azumo, Inc.
LS013B7DH03 AZUMO-LS013B7DH03 Datasheet
204Kb / 1P
   1.28” Reflective B&W LCD 2.0TM
05/26/2023
logo
Sharp Corporation
LS013B7DH05 SHARP-LS013B7DH05 Datasheet
580Kb / 29P
   LCD module
LS013B7DH05 SHARP-LS013B7DH05 Datasheet
441Kb / 8P
   The Sharp Memory LCD Suite
logo
Azumo, Inc.
LS013B7DH05 AZUMO-LS013B7DH05 Datasheet
202Kb / 1P
   1.26” Reflective B&W LCD 2.0TM
05/24/2023
More results

Mô tả tương tự - LS013B7DH01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
LS027B4DH01 SHARP-LS027B4DH01 Datasheet
1Mb / 29P
   Technical Literature For TFT-LCD Module
LS013B4DN02 SHARP-LS013B4DN02 Datasheet
666Kb / 29P
   TECHNICAL LITERATURE For TFT-LCD Module
GH04P21A2GE SHARP-GH04P21A2GE Datasheet
41Kb / 4P
   TECHNICAL LITERATURE FOR LASER DIODE
GM5WT95200A SHARP-GM5WT95200A Datasheet
688Kb / 14P
   TECHNICAL LITERATURE FOR Light Emitting Diode
GP2W0110YP SHARP-GP2W0110YP Datasheet
700Kb / 24P
   TECHNICAL LITERATURE FOR Optical Data communication transceiver
LQ181E1LW31 SHARP-LQ181E1LW31 Datasheet
556Kb / 24P
   TFT-LCD Module
LQ150X1LGN2A SHARP-LQ150X1LGN2A Datasheet
901Kb / 24P
   TFT-LCD MODULE
LQ121S1LG41 SHARP-LQ121S1LG41 Datasheet
3Mb / 19P
   TFT-LCD Module
LQ084S3DG01 SHARP-LQ084S3DG01 Datasheet
702Kb / 20P
   TFT-LCD Module
LQ10D131 SHARP-LQ10D131 Datasheet
1Mb / 19P
   TFT - LCD MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com