công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS013B4DN01 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện LS013B4DN01
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Module
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LS013B4DN01 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sharp Corporation

Back Button LS013B4DN01 Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 11Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 12Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 13Page - Sharp Corporation LS013B4DN01 Datasheet HTML 14Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 29 page
background image
SPEC No.
LCY-12T09302A
MODEL No.
LS013B4DN01
PAGE
8
5.Absolute maximum rating
Table5-1 (GND=0V)
Item
Symbol
MIN.
MAX.
Unit
Remark
Analog
VDDA
-0.3
5.8
V
Power
supply
voltage
Logic
VDD
-0.3
5.8
V
[Remark5-1]
Input signal voltage(high)
VDD
V
[Remark5-2]
Input signal voltage(low)
-0.3
V
Strage Temperature
Tstg
-30
80
[Remark5-3,4]
Operation Temperature
(at
panel surface)
Topr1
-20
70
[Remark5-5]
[Remark5-1] Applies to EXTMODE.
[Remark5-2] Applies to SCLK, SI, SCS, DISP, EXTCOMIN.
[Remark5-3] Do not exceed this temperature in any parts of module.
[Remark5-4] Maximum wet bulb temperature is 57℃ or lower. No condensation is allowed.
Cndensation will cause electeical leak and may cause the module to not meet this specification.
[Remark5-5] Operating temperature is the temperature that guarantees only the operation.
For contrast, response time, and other display quality determination, use Ta=+25℃.
6.Electrical characteristics
6-1)TFT LCD panel Drive
Table6-1 Recommended operating Condition
VSS(GND)=0V、Ta=+25℃
Item
symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Remark
Analog
VDDA
4.8
5.0
5.5
V
Power supply
Logic
VDD
4.8
5.0
5.5
V
[Remark6-1]
Hi
VIH
2.70
3.00
VDD
V
Input signal voltage
Lo
VIL
VSS
VSS
VSS+0.15
V
[Remark6-2]
Hi
IOH
-
-
TBD
uA
[Remark6-2]
VI=3V
Input leak current
Lo
IOL
-
-
TBD
uA
[Remark6-2]
VI=0V
Lower 3V is recommended, and it’s lower than the VDD voltage.
[Remark6-1] Applies to EXTMODE=”H”
[Remark6-2] Applies to SCLK, SI, SCS, DISP, EXTCOMIN.


Số phần tương tự - LS013B4DN01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
LS013B4DN02 SHARP-LS013B4DN02 Datasheet
666Kb / 29P
   TECHNICAL LITERATURE For TFT-LCD Module
LS013B4DN04 SHARP-LS013B4DN04 Datasheet
507Kb / 28P
   TFT-LCD Module
More results

Mô tả tương tự - LS013B4DN01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HYES Optoelectronics, I...
HT5711LH-T HYES-HT5711LH-T Datasheet
777Kb / 22P
   LCD MODULE
logo
Sharp Corporation
LS027B7DH01 SHARP-LS027B7DH01 Datasheet
777Kb / 32P
   LCD Module
logo
List of Unclassifed Man...
MC-162-4 ETC1-MC-162-4 Datasheet
66Kb / 1P
   LCD MODULE
logo
OPTREX CORPORATION
DMC40457 OPTREX-DMC40457 Datasheet
166Kb / 15P
   LCD Module
logo
AZ Displays
AGM2464D AZDISPLAYS-AGM2464D Datasheet
545Kb / 14P
   LCD MODULE
AGM4832C AZDISPLAYS-AGM4832C Datasheet
430Kb / 14P
   LCD MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
TM242ADA6 ETC-TM242ADA6 Datasheet
310Kb / 23P
   LCD MODULE
DEM16101H ETC-DEM16101H Datasheet
203Kb / 15P
   LCD MODULE
TM164ABA ETC-TM164ABA Datasheet
353Kb / 23P
   LCD MODULE
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND3222MST2 PURDY-AND3222MST2 Datasheet
187Kb / 4P
   LCD Module
logo
AZ Displays
AGM1212C AZDISPLAYS-AGM1212C Datasheet
584Kb / 13P
   LCD MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com