công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF30A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SMF30A
Giải thích chi tiết về linh kiện  200WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SMF30A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  SMF30A Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SMF30A Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SMF30A Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components SMF30A Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components SMF30A Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.mccsemi.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25 C
MCC
PART NUMBER
TEST
CURRENT
IT
RATED
STANDOFF
VOLTAGE
VWM
MAXIMUM
REVERSE
LEAKAGE
ID @VWM
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC @ IPP
MAXIMUM
PEAK
PULSE
CURRENT
IPP
MIN
MAX
mADC
V
( A)
V
A
SMF6.0A
5.0
6.4
7.0
10
400
9.2
21.7
5.0A
6.0
6.67
7.37
10
400
10.3
19.4
6.0A
6.5
7.22
7.98
10
250
11.2
17.9
6.5A
7.0
7.78
8.6
10
100
12
16.7
7.0A
7.5
8.33
9.21
1.0
50
12.9
15.5
7.5A
8.0
8.89
9.83
1.0
25
13.6
14.7
8.0A
8.5
9.44
10.4
1.0
10
14.4
13.9
8.5A
9.0
10
11.1
1.0
5.0
15.4
13
9.0A
10
11.1
12.3
1.0
2.5
17
11.8
10A
11
12.2
13.5
1.0
2.5
18.2
11
11A
12
13.3
14.7
1.0
2.5
19.9
10.1
12A
13
14.4
15.9
1.0
1.0
21.5
9.3
13A
14
15.6
17.2
1.0
1.0
23.2
8.6
14A
15
16.7
18.5
1.0
1.0
24.4
8.2
15A
16
17.8
19.7
1.0
1.0
26
7.7
16A
17
18.9
20.9
1.0
1.0
27.6
7.2
17A
18
20
22.1
1.0
1.0
29.2
6.8
18A
Breakdown
Voltage
VBR @ IT
(Volt)
Marking
Code
20
22.2
24.5
1.0
1.0
32.4
6.2
20A
22
24.4
26.9
1.0
1.0
35.5
5.6
22A
24
26.7
29.5
1.0
1.0
38.9
5.1
24A
26
28.9
31.9
1.0
1.0
42.1
4.8
26A
28
31.1
34.4
1.0
1.0
45.4
4.4
28A
30
33.3
36.8
1.0
1.0
48.4
4.1
30A
33
36.7
40.6
1.0
1.0
53.3
3.8
33A
36
40
44.2
1.0
1.0
58.1
3.4
36A
40
44.4
49.1
1.0
1.0
64.5
3.1
40A
43
47.8
52.8
1.0
1.0
69.4
2.9
43A
45
50
55.3
1.0
1.0
72.7
2.8
45A
48
53.3
58.9
1.0
1.0
77.4
2.6
48A
51
56.7
62.7
1.0
1.0
82.4
2.4
51A
54
60
66.3
1.0
1.0
87.1
2.3
54A
58
64.4
71.2
1.0
1.0
93.6
2.1
58A
60
66.7
73.7
1.0
1.0
96.8
1.8
60A
64
71.1
78.6
1.0
1.0
103
1.7
64A
70
77.8
86
1.0
1.0
113
1.5
70A
75
83.3
92.1
1.0
1.0
121
1.4
75A
78
86.7
95.8
1.0
1.0
126
1.4
78A
85
94.4
104
1.0
1.0
137
1.3
85A
90
100
111
1.0
1.0
146
1.2
90A
100
111
123
1.0
1.0
162
1.1
100
110
122
135
1.0
1.0
177
1.0
110
120
133
147
1.0
1.0
193
0.9
120
130
144
159
1.0
1.0
209
0.8
130
150
167
185
1.0
1.0
243
0.7
150
160
178
197
1.0
1.0
259
0.7
160
170
189
209
1.0
1.0
275
0.6
170
MCC
TM
Micro Commercial Components
SMF5.0A
SMF7.5A
SMF8.0A
SMF7.0A
SMF6.5A
SMF8.5A
SMF9.0A
SMF10A
SMF15A
SMF13A
SMF16A
SMF14A
SMF17A
SMF18A
SMF12A
SMF11A
SMF30A
SMF26A
SMF36A
SMF43A
SMF24A
SMF22A
SMF28A
SMF20A
SMF40A
SMF33A
SMF45A
SMF64A
SMF51A
SMF48A
SMF54A
SMF60A
SMF58A
SMF75A
SMF70A
SMF78A
SMF85A
SMF90A
SMF100A
SMF110A
SMF120A
SMF130A
SMF150A
SMF160A
SMF170A
Uni-Polar
SMF5.0A THRU SMF170A
2 of 5
Revision:A
2011/01/01


Số phần tương tự - SMF30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMF30A VISHAY-SMF30A Datasheet
92Kb / 6P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.5, 22-Sep-10
logo
RFE international
SMF30A RFE-SMF30A Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor
11-07-2022
logo
Nanjing International G...
SMF30A DGNJDZ-SMF30A Datasheet
384Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Vishay Siliconix
SMF30A VISHAY-SMF30A Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
logo
Anova Technologies CO.,...
SMF30A ANOVA-SMF30A Datasheet
351Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMF30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMF5.0 MCC-SMF5.0 Datasheet
289Kb / 5P
   200WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA50 MCC-SA50 Datasheet
431Kb / 6P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA20TP MCC-SA20TP Datasheet
450Kb / 6P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA5.0 MCC-SA5.0_11 Datasheet
255Kb / 4P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA5.0 MCC-SA5.0_09 Datasheet
165Kb / 4P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA45-TP MCC-SA45-TP Datasheet
450Kb / 6P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SMLJ5.0 MCC-SMLJ5.0_11 Datasheet
476Kb / 7P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
SMCJ50 MCC-SMCJ50 Datasheet
435Kb / 8P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 1500 Watt
SMLJ50 MCC-SMLJ50 Datasheet
428Kb / 8P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
SMBJ50 MCC-SMBJ50 Datasheet
410Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 600 Watt
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com