công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS03-DK-PA-BV96054_DE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Meder Electronic

tên linh kiện LS03-DK-PA-BV96054_DE
Giải thích chi tiết về linh kiện  (deutsch) LS Level Sensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEDER [Meder Electronic]
Trang chủ  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS03-DK-PA-BV96054_DE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  LS03-DK-PA-BV96054_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic LS03-DK-PA-BV96054_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Artikel Nr.:
9534196054
Artikel:
LS03/DK-1A66-PA-500W
LS03/DK-PA-BV96054
| Email: salesasia@meder.com
| Email: salesusa@meder.com
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
USA:
Asia:
Europe:
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Transportstrom
DC or Peak AC
Schaltstrom
!"
Sensor deactivated
Sensorwiderstand
Polyamid
Gehäusematerial
schwarz
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
#$
%
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
#$
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
#$
%
Lagertemperatur
IP68
DIN EN 60529
Schutzart
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
&
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
17.07.09
WKOVACS
WKOVACS
03
Rev. No.:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
13.10.09
HWEDELE
DKUECHLER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
21.07.09
Freigegeben am:
Freigegeben am:
26.10.09


Số phần tương tự - LS03-DK-PA-BV96054_DE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Meder Electronic
LS03-DK-PA-BV96054 MEDER-LS03-DK-PA-BV96054 Datasheet
306Kb / 2P
   LS Level Sensor
logo
Standex Electronics, In...
LS03-DK-PA-BV96054 STANDEX-LS03-DK-PA-BV96054 Datasheet
367Kb / 2P
   LS03 Series Liquid Level Sensor
Rev.04
More results

Mô tả tương tự - LS03-DK-PA-BV96054_DE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Meder Electronic
LS01-1A66-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1A66-PP-1000W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B84-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1B84-PP-1000W_DE Datasheet
105Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B85-PA-500W_DE MEDER-LS01-1B85-PA-500W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-500W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-1000W_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-3000W_DE MEDER-LS02-1A66-PP-3000W_DE Datasheet
144Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A85-PA-500W_DE Datasheet
151Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-1000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-5000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-5000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-500W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-2000W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-2000W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com