công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD914 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MMBD914
Giải thích chi tiết về linh kiện  350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MMBD914 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  MMBD914 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MMBD914 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MMBD914 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MMBD914
www.mccsemi.com
MCC
1
10
100
1000
10,000
0
100
200
T , JUNCTION TEMPERATURE (°C)
Fig. 2 Leakage Current vs Junction Temperature
j
V = 20V
R
10
1.0
100
1000
0.1
0.01
01
2
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 1 Forward Characteristics
F
Revision:
A
20
11/01/01
TM
Micro Commercial Components
2 of 3


Số phần tương tự - MMBD914

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
MMBD914 TRSYS-MMBD914 Datasheet
113Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MMBD914 FOSHAN-MMBD914 Datasheet
738Kb / 6P
   Silicon Diode in a SOT-23 Plastic Package
logo
Won-Top Electronics
MMBD914 WTE-MMBD914 Datasheet
59Kb / 4P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Sangdest Microelectroni...
MMBD914 SMC-MMBD914 Datasheet
94Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBD914 ZOWIE-MMBD914 Datasheet
49Kb / 2P
   HIGH-SPEED SWITCHING DIODE
More results

Mô tả tương tự - MMBD914

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MMBD4148 MCC-MMBD4148 Datasheet
88Kb / 3P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
MMBD914 MCC-MMBD914 Datasheet
80Kb / 2P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
MMBD4148-TP MCC-MMBD4148-TP Datasheet
198Kb / 4P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
MMBD4148 MCC-MMBD4148_11 Datasheet
162Kb / 4P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
MMBD4148 MCC-MMBD4148_13 Datasheet
198Kb / 4P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
MMBD914 MCC-MMBD914_13 Datasheet
200Kb / 3P
   350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
MCL4448 MCC-MCL4448 Datasheet
669Kb / 4P
   500mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
1N4148 MCC-1N4148 Datasheet
78Kb / 3P
   500mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode
logo
Shanghai Lunsure Electr...
MMBD914 CHENYI-MMBD914 Datasheet
49Kb / 2P
   350mW 100volts silicon epitaxial diode
MMBD4148 CHENYI-MMBD4148 Datasheet
59Kb / 3P
   350mW 100volt silicon epitaxial diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com