công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXSBA021 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXSBA021
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V, 266.667 MHz LVPECL Clock Oscillator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXSBA021 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NBXSBA021_09 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXSBA021_09 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXSBA021_09 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXSBA021_09 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXSBA021_09 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXSBA021_09 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
NBXSBA021, NBXSBB021
http://onsemi.com
5
Table 7. RELIABILITY COMPLIANCE
Parameter
Standard
Method
Shock
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2002, Condition B
Solderability
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2003
Vibration
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance
Mechanical
MIL−STD−202, Method 215
Thermal Shock
Environment
MIL−STD−833, Method 1011, Condition A
Moisture Level Sensitivity
Environment
MSL1 260°C per IPC/JEDEC J−STD−020D
Figure 4. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Receiver
Device
CLK
D
CLK
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VDD − 2.0 V
NBXSBB021/NBXSBA021
Device
Driver
260
217
175
150
Temperature (°C)
temp. 260°C
20 − 40 sec. max.
Time
60180 sec.
3°C/sec. max.
cooling
6°C/sec. max.
60150 sec.
reflow
peak
pre−heat
ramp−up
Figure 5. Recommended Reflow Soldering Profile


Số phần tương tự - NBXSBA021_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXSBA021LN1TAG ONSEMI-NBXSBA021LN1TAG Datasheet
100Kb / 6P
   Clock Oscillator
May, 2008 - Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - NBXSBA021_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXSBA008_0910 ONSEMI-NBXSBA008_0910 Datasheet
161Kb / 6P
   3.3 V, 161.1328 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 2
NBXSBB023 ONSEMI-NBXSBB023 Datasheet
160Kb / 6P
   3.3 V, 400 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 2
NBXSBB020 ONSEMI-NBXSBB020 Datasheet
129Kb / 7P
   3.3 V, 280 MHz LVPECL Clock Oscillator
February, 2010 ??Rev. 5
NBXSBB022 ONSEMI-NBXSBB022 Datasheet
160Kb / 6P
   3.3 V, 187.5 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 2
NBXDBB017_0910 ONSEMI-NBXDBB017_0910 Datasheet
146Kb / 8P
   3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXDBB018_0910 ONSEMI-NBXDBB018_0910 Datasheet
136Kb / 7P
   3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXSBA045 ONSEMI-NBXSBA045 Datasheet
125Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 345.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 0
NBXDBA019 ONSEMI-NBXDBA019_10 Datasheet
136Kb / 6P
   3.3 V, 125 MHz / 250 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXDBA014LNHTAG ONSEMI-NBXDBA014LNHTAG Datasheet
114Kb / 6P
   3.3 V, 62.5 MHz 125 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 4
NBXDBA012 ONSEMI-NBXDBA012 Datasheet
152Kb / 6P
   3.3 V, 106.25 MHz 212.5 MHz LVPECL Clock Oscillator
August, 2007 - Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com