công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXDPA018_0910 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXDPA018_0910
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXDPA018_0910 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXDPA018_0910 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
NBXDPA018
http://onsemi.com
3
Table 6. DC CHARACTERISTICS (VDD = 2.5 V ± 5% or VDD = 3.3 V ± 10%, GND = 0 V, TA = −40°C to +85°C) (Note 2)
Symbol
Characteristic
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
IDD
Power Supply Current
85
105
mA
VIH
OE and FSEL Input HIGH Voltage
2000
VDD
mV
VIL
OE and FSEL Input LOW Voltage
GND − 300
800
mV
IIH
Input HIGH Current
OE
FSEL
−100
−100
+100
+100
mA
IIL
Input LOW Current
OE
FSEL
−100
−100
+100
+100
mA
DVOD
Change in Magnitude of VOD for
Complementary Output States
(Note 3)
0
1
25
mV
VOS
Offset Voltage
1125
1375
mV
DVOS
Change in Magnitude of VOS for
Complementary Output States
(Note 3)
0
1
25
mV
VOH
Output HIGH Voltage
VDD = 2.5 V
VDD = 3.3 V
1425
1600
mV
VOL
Output LOW Voltage
VDD = 2.5 V
VDD = 3.3 V
900
1075
mV
VOD
Differential Output Voltage
250
450
mV
NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 Ifpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.
2. Measurement taken with outputs terminated with 100 ohm across differential pair. See Figure 5.
3. Parameter guaranteed by design verification not tested in production.


Số phần tương tự - NBXDPA018_0910

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXDPA018LN1TAG ONSEMI-NBXDPA018LN1TAG Datasheet
133Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018LNHTAG ONSEMI-NBXDPA018LNHTAG Datasheet
133Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com