công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXSBA017 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXSBA017
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVPECL Clock Oscillator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXSBA017 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NBXSBA017 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NBXSBA017 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
NBXDBB017, NBXDBA017, NBXHBA017, NBXSBA017
http://onsemi.com
5
Figure 3. Typical Phase Noise Plot at 156.25 MHz
Figure 4. Typical Phase Noise Plot at 312.5 MHz


Số phần tương tự - NBXSBA017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXSBA017 ONSEMI-NBXSBA017 Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
NBXSBA017LN1TAG ONSEMI-NBXSBA017LN1TAG Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
NBXSBA017LNHTAG ONSEMI-NBXSBA017LNHTAG Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com