công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXHBA017 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXHBA017
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVPECL Clock Oscillator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXHBA017 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  NBXHBA017 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NBXHBA017 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
NBXDBB017, NBXDBA017, NBXHBA017, NBXSBA017
http://onsemi.com
3
Table 6. DC CHARACTERISTICS (VDD = 3.3 V ± 10%, GND = 0 V, TA = −40°C to +85°C) (Note 2)
Symbol
Characteristic
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
IDD
Power Supply Current (Note 2)
78
100
mA
VIH
OE and FSEL Input HIGH Voltage
2000
VDD
mV
VIL
OE and FSEL Input LOW Voltage
GND − 300
800
mV
IIH
Input HIGH Current
OE
FSEL
−100
−100
+100
+100
mA
IIL
Input LOW Current
OE
FSEL
−100
−100
+100
+100
mA
VOH
Output HIGH Voltage (Note 2)
VDD = 3.3 V
VDD−1195
2105
VDD−945
2355
mV
VOL
Output LOW Voltage (Note 2)
VDD = 3.3 V
VDD−1945
1355
VDD−1600
1700
mV
VOUTPP
Output Voltage Amplitude (Note 2)
660
mV
NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or printed circuit
board with maintained transverse airflow greater than 500 Ifpm. Electrical parameters are guaranteed only over the declared
operating temperature range. Functional operation of the device exceeding these conditions is not implied. Device specification limit
values are applied individually under normal operating conditions and not valid simultaneously.
2. Measurement taken with outputs terminated with 50 ohm to VDD−2 V. See Figure 5.


Số phần tương tự - NBXHBA017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXHBA017 ONSEMI-NBXHBA017 Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
NBXHBA017LN1TAG ONSEMI-NBXHBA017LN1TAG Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
NBXHBA017LNHTAG ONSEMI-NBXHBA017LNHTAG Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com