công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP1612PW05 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP1612PW05
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-channel LED driver with 16-bit PWM, 8-bit gain and full LED error detection
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP1612PW05 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STP1612PW05 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP1612PW05 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
Block diagram
STP1612PW05
4/35
Doc ID 15819 Rev 4
1
Block diagram
Figure 1.
Block diagram
PWM and e-PWM
12/16 bit counter
and SYNC control
Serial interface
UVLO & POR
VDD
GND
SDI
CLK
LE
SDO
TSD
16-bit
Configuration
Register
Shift register
dual size mode
(16 or 256 bit)
PWCLK
Dual range gain
7-bit DAC
PWM data buffer
(16x16 bit)
Gradual outputs
delay
CTRL command
and
CTRL logic
Open/short
error detection
R-EXT


Số phần tương tự - STP1612PW05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP160N3LL STMICROELECTRONICS-STP160N3LL Datasheet
393Kb / 13P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STP160N3LL DOINGTER-STP160N3LL Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
STMicroelectronics
STP160N4LF6 STMICROELECTRONICS-STP160N4LF6 Datasheet
817Kb / 14P
   N-channel 40 V, 0.0021 mΩ typ., 120 A, STripFET™ VI DeepGATE™ Power MOSFET in a TO-220 package
April 2014
STP160N75F3 STMICROELECTRONICS-STP160N75F3 Datasheet
361Kb / 13P
   N-channel 75V - 3.5m ohm - 120A - TO-220 - TO-247 - D2PAK MDmesh TM low voltage Power MOSFET
STP160N75F3 STMICROELECTRONICS-STP160N75F3 Datasheet
390Kb / 16P
   N-channel 75V - 3.5m廓 - 120A - TO-220 - TO-247 - D2PAK STripFET??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP1612PW05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ALED1642GW STMICROELECTRONICS-ALED1642GW Datasheet
2Mb / 39P
   16 channel LED driver with error detection, current gain control and 12/16-bit PWM brightness control for automotive applications
November 2015 Rev 4
LED1642GW STMICROELECTRONICS-LED1642GW Datasheet
2Mb / 42P
   16 channel LED driver with error detection current gain control
November 2015 Rev 6
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5027 ETC-MBI5027 Datasheet
450Kb / 24P
   16 BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER WITH ERROR DETECTION
logo
Silicon Touch Technolog...
DM11C SITI-DM11C Datasheet
668Kb / 34P
   8-bit Constant Current LED Driver with Error Detection
logo
Texas Instruments
TLC5948A TI1-TLC5948A Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit, ES-PWM, Full Self-Diagnosis LED Driver
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5029 ETC1-MBI5029 Datasheet
702Kb / 31P
   16-Bit Constant Current LED Sink Driver with Error Detection and Current Adjust
MBI5169 ETC-MBI5169 Datasheet
1Mb / 19P
   8 bit CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER WITH ERROR DETECTION
logo
STMicroelectronics
STP16DP05 STMICROELECTRONICS-STP16DP05 Datasheet
598Kb / 28P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver with outputs error detection
STP16DP05 STMICROELECTRONICS-STP16DP05_08 Datasheet
671Kb / 29P
   Low voltage 16-bit constant current LED sink driver with outputs error detection
STP16DPS05 STMICROELECTRONICS-STP16DPS05 Datasheet
1Mb / 34P
   Low voltage 16-bit constant current LED Sink driver with outputs error detection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com