công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP8N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP8N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.56 廓, 7 A MDmesh??V Power MOSFET
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP8N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STP8N65M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP8N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
STB/D/F/I/P/U8N65M5
Electrical characteristics
Doc ID 16531 Rev 3
7/25
Figure 8.
Output characteristics
Figure 9.
Transfer characteristics
Figure 10.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 11.
Static drain-source on resistance
Figure 12.
Capacitance variations
Figure 13.
Output capacitance stored energy
ID
6
4
2
0
0
10
VDS(V)
(A)
5
15
8
10
5V
6V
7V
VGS=10V
12
5.5V
6.5V
7.5V
AM08197v1
ID
6
4
2
0
3
5
VGS(V)
7
(A)
4
6
8
8
10
12
9
VDS=20V
AM08198v1
VGS
6
4
2
0
0
5
Qg(nC)
(V)
8
10
15
10
VDD=520V
ID=3.5A
12
300
200
100
0
400
500
VDS
VGS
AM03195v1
RDS(on)
0.56
0.54
0.52
0.50
0
4
ID(A)
(Ohm)
2
6
0.58
VGS=10V
AM08200v1
C
1000
100
10
1
0.1
10
VDS(V)
(pF)
1
100
Ciss
Coss
Crss
AM08202v1
Eoss
1.5
1.0
0.5
0
0
100
VDS(V)
(µJ)
400
2.0
200 300
2.5
3.0
500
600
3.5
AM08201v1


Số phần tương tự - STP8N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STP8N65M5 ISC-STP8N65M5 Datasheet
318Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP8N65M5 VBSEMI-STP8N65M5 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP8N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL8N65M5 STMICROELECTRONICS-STL8N65M5 Datasheet
1Mb / 13P
   N-channel 650 V, 0.56, 7 A MDmesh V Power MOSFET in PowerFLAT 5x5
STB38N65M5 STMICROELECTRONICS-STB38N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.073, 30 A MDmesh V Power MOSFET
STY112N65M5 STMICROELECTRONICS-STY112N65M5 Datasheet
856Kb / 12P
   N-channel 650 V, 0.019 廓, 96 A, MDmesh??V Power MOSFET in Max247 package
STB16N65M5 STMICROELECTRONICS-STB16N65M5 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, DPAK
STY139N65M5 STMICROELECTRONICS-STY139N65M5 Datasheet
971Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.014 廓 typ., 130 A, MDmesh??V Power MOSFET in Max247 package
STY145N65M5 STMICROELECTRONICS-STY145N65M5 Datasheet
788Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.012 廓 typ., 138 A, MDmesh??V Power MOSFET in Max247 package
STW60N65M5 STMICROELECTRONICS-STW60N65M5 Datasheet
975Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.049 ohm, 46 A MDmesh V Power MOSFET
STB57N65M5 STMICROELECTRONICS-STB57N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.056 typ., 42 A MDmesh V Power MOSFET
CD00222640 STMICROELECTRONICS-CD00222640 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 ohm, 33 A MDmesh V Power MOSFET
STW57N65M5-4 STMICROELECTRONICS-STW57N65M5-4 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 650 V, 0.056 廓 typ., 42 A, MDmesh??V Power MOSFET in a TO247-4 package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com