công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMT303 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - CUI INC

tên linh kiện AMT303
Giải thích chi tiết về linh kiện  MODULAR ENCODER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

AMT303 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - CUI INC

  AMT303_11 Datasheet HTML 1Page - CUI INC AMT303_11 Datasheet HTML 2Page - CUI INC AMT303_11 Datasheet HTML 3Page - CUI INC AMT303_11 Datasheet HTML 4Page - CUI INC AMT303_11 Datasheet HTML 5Page - CUI INC AMT303_11 Datasheet HTML 6Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SERIES: AMT303
MODULAR ENCODER
dEScRIptIon:
date 05/04/2011 page 3 of 6
cUI Inc
cui.com
PINOUT CONNECTOR 1
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FUNCTION
AMT303LD
AMT303
Z
A
B
5 V+
GND
GND_C
zero set
U
W
V
-B
-A
-Z
N/A
Z
A
B
5 V+
GND
GND_C
zero set
U
W
V
N/A
N/A
N/A
N/A
#
B
9
14
8
SCALE 4 : 1
13
2
12
5
10
7
4
3
11
6
DETAIL B
1
EncodER IntERFacE
Demo Board Cable
(Cable available without Demo Board Connector)
Encoder Side
demo Board Side
10 conductor
1.27 mm pitch
28 AWG
(304.8)
1' 0.25"
Samtec
ISDF-07-D


Số phần tương tự - AMT303_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
AMT303-1024-2000 CUI-AMT303-1024-2000 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
AMT303-1024-3000 CUI-AMT303-1024-3000 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
AMT303-1024-3175 CUI-AMT303-1024-3175 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
AMT303-1024-4000 CUI-AMT303-1024-4000 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
AMT303-1024-4760 CUI-AMT303-1024-4760 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
More results

Mô tả tương tự - AMT303_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
AMT203 CUI-AMT203_13 Datasheet
524Kb / 7P
   MODULAR ENCODER
AMT303 CUI-AMT303_13 Datasheet
569Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT10 CUI-AMT10_13 Datasheet
617Kb / 8P
   MODULAR ENCODER
AMT30 CUI-AMT30 Datasheet
624Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
LME CUI-LME Datasheet
874Kb / 5P
   modular incremental encoder
AMT31 CUI-AMT31 Datasheet
814Kb / 10P
   MODULAR COMMUTATION ENCODER
BME CUI-BME Datasheet
343Kb / 6P
   modular incremental encoder
01/2009
AMT11A CUI-AMT11A Datasheet
721Kb / 9P
   MODULAR INCREMENTAL ENCODER
11/18/2021
AMT22 CUI-AMT22_V01 Datasheet
687Kb / 9P
   MODULAR ABSOLUTE ENCODER
02/22/2022
AMT10 CUI-AMT10_V01 Datasheet
948Kb / 8P
   MODULAR INCREMENTAL ENCODER
08/04/2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com