công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADM708T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
ADM708T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 16 page ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T, ADM708R/ADM708S/ADM708T Rev. C | Page 5 of 16 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA = 25°C unless otherwise noted. Table 2. Parameter Rating VCC −0.3 V to +6 V All Other Inputs −0.3 V to VCC + 0.3 V Input Current VCC 20 mA GND 20 mA Digital Output Current 20 mA Power Dissipation, N-8 (PDIP) 727 mW θJA Thermal Impedance 135°C/W Power Dissipation, R-8 (SOIC) 470 mW θJA Thermal Impedance 110°C/W Operating Temperature Range Industrial (Version A) −40°C to +85°C Lead Temperature (Soldering, 10 sec) 300°C Vapor Phase (60 sec) 215°C Infrared (15 sec) 220°C Storage Temperature Range −65°C to +150°C ESD Rating >4.5 kV Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational section of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. ESD CAUTION |
Số phần tương tự - ADM708T |
|
Mô tả tương tự - ADM708T |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |