công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM140 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Seme LAB

tên linh kiện LM140
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

LM140 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Seme LAB

  LM140 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB LM140 Datasheet HTML 2Page - Seme LAB LM140 Datasheet HTML 3Page - Seme LAB LM140 Datasheet HTML 4Page - Seme LAB LM140 Datasheet HTML 5Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
IP140A SERIES
IP140
SERIES
IP7800A SERIES
IP7800
SERIES
LM140
SERIES
Document Number 2833
Issue 2
Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
GN D
VIN
VOUT
C1 *
0. 22
μF
C2 * *
IN PU T
OU T PUT
GN D
VIN
VOUT
C1
0. 22
μF
IN PU T
OU T PUT
R1
R2
R1
GN D
VIN
VOUT
C1 *
0. 22
μF
IN PU T
OU T P U T
IOUT
Fixed Output Regulator
*
Required if the regulator is located far from
the power supply.
** Although no output capacitor is needed for
stability, it does help transient response.(If
needed, use 0.1
μF ceramic disc)
Current Regulator
Adjustable Output Regulator
APPLICATIONS INFORMATION
Part
K–Pack
R–Pack G/IG–Pack
SMD 1
LCC4
Temp.
Number
(TO–3)
(TO–66)
(TO–257)
SMD 05
Range
IP7800A
-55 to +150°C
IP7800
IP140A
IP140
LM140
Note:
To order, add the package identifier
to the part number.
eg.
IP7805AK
IP140SMD-12
Order Information
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.
Rthj-case
Thermal Resistance Junction-case
MAX
3°C/W
7°C/W
5°C/W
13°C/W
1.3°C/W
K–Pack
R–Pack
G/IG–Pack
LCC4
SMD
THERMAL DATA


Số phần tương tự - LM140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM140 NSC-LM140 Datasheet
28Kb / 7P
   VOLTAGE REGULATOR, 5 VOLTS AT 1.0A
logo
Seme LAB
LM140 SEME-LAB-LM140 Datasheet
55Kb / 5P
   1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM140 NSC-LM140 Datasheet
512Kb / 15P
   Series 3-Terminal Positive Regulators
logo
Seme LAB
LM140 SEME-LAB-LM140 Datasheet
55Kb / 5P
   1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
LM140 SEMTECH_ELEC-LM140 Datasheet
418Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - LM140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
IP140A SEME-LAB-IP140A Datasheet
55Kb / 5P
   1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
IP1R17A SEME-LAB-IP1R17A_07 Datasheet
87Kb / 5P
   1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
IP7805SMD SEME-LAB-IP7805SMD Datasheet
55Kb / 5P
   1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
PJ1117 ETC1-PJ1117 Datasheet
294Kb / 6P
   1 Amp Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Seme LAB
LT1085GMD SEME-LAB-LT1085GMD Datasheet
31Kb / 3P
   3 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Semtech Corporation
EZ1082 SEMTECH-EZ1082 Datasheet
66Kb / 4P
   10.0 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
EZ1084 SEMTECH-EZ1084 Datasheet
76Kb / 4P
   5.0 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Seme LAB
LT1084M SEME-LAB-LT1084M Datasheet
32Kb / 3P
   5 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Semtech Corporation
EZ1085CM-TR SEMTECH-EZ1085CM-TR Datasheet
168Kb / 6P
   3 Amp Positive Voltage Regulator
logo
Seme LAB
LM1085M SEME-LAB-LM1085M Datasheet
38Kb / 3P
   3 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com