công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13002A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS13002A
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage NPN Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS13002A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS13002A_09 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS13002A_09 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS13002A_09 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS13002A_09 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS13002A_09 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TS13002A
High Voltage NPN Transistor
1/5
Version: E07
TO-92
PRODUCT SUMMARY
BVCEO
400V
BVCBO
700V
IC
0.3A
VCE(SAT)
1.5V @ IC / IB = 200mA / 20mA
Features
High Voltage
High Speed Switching
Structure
Silicon Triple Diffused Type
NPN Silicon Transistor
Ordering Information
Part No.
Package
Packing
TS13002ACT B0
TO-92
1Kpcs / Bulk
TS13002ACT B0G
TO-92
1Kpcs / Bulk
TS13002ACT A3
TO-92
2Kpcs / Ammo
TS13002ACT A3G
TO-92
2Kpcs / Ammo
Note: “G” denote for Green Product
Block Diagram
Absolute Maximum Rating (Ta = 25oC unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Collector-Base Voltage
VCBO
700V
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
400V
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
9
V
DC
0.3
Collector Current
Pulse
IC
0.5
A
Collector Power Dissipation
PD
0.6
W
Operating Junction Temperature
TJ
+150
oC
Operating Junction and Storage Temperature Range
TSTG
- 55 to +150
oC
Thermal Performance
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Junction to Ambient Thermal Resistance
JA
122
oC/W
Pin Definition:
1. Emitter
2. Collector
3. Base


Số phần tương tự - TS13002A_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS13002A TSC-TS13002A_07 Datasheet
281Kb / 5P
   High Voltage NPN Transistor
More results

Mô tả tương tự - TS13002A_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
PZTA44G DGNJDZ-PZTA44G Datasheet
118Kb / 4P
   NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR TRANSISTOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS13003HV TSC-TS13003HV Datasheet
51Kb / 3P
   High Voltage NPN Transistor
TS13007 TSC-TS13007 Datasheet
39Kb / 2P
   High Voltage NPN Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FJV42 FAIRCHILD-FJV42 Datasheet
99Kb / 4P
   NPN High Voltage Transistor
logo
Samsung semiconductor
MMBT5550 SAMSUNG-MMBT5550 Datasheet
74Kb / 2P
   NPN (HIGH VOLTAGE TRANSISTOR)
logo
NXP Semiconductors
BF422L PHILIPS-BF422L Datasheet
41Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 Apr 21
BFV469 PHILIPS-BFV469 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 Apr 26
BSS64 PHILIPS-BSS64 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 Apr 15
PZTA42 PHILIPS-PZTA42 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 May 21
logo
Motorola, Inc
BF844 MOTOROLA-BF844 Datasheet
152Kb / 6P
   High Voltage Transistor(NPN)
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSC742A TSC-TSC742A Datasheet
409Kb / 6P
   High Voltage NPN Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com