công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3410CX5RF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS3410CX5RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A / 1.4MHz Synchronous Buck Converter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS3410CX5RF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS3410CX5RF Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS3410CX5RF Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
TS3410
1A / 1.4MHz Synchronous Buck Converter
7/10
Version: C08
Electrical Characteristics Curve
Figure 13. Enable-ON Waveform
Figure 14. Load Transient
Figure 15. Load Transient
Figure 16. TSD to Release
Figure 17. TSD to Release


Số phần tương tự - TS3410CX5RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3410CX5RF TSC-TS3410CX5RF Datasheet
322Kb / 7P
   1A / 1.5MHz Synchronous Buck Converter
More results

Mô tả tương tự - TS3410CX5RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Global Mixed-mode Techn...
G5723B GMT-G5723B Datasheet
63Kb / 1P
   1.4MHz 1A Synchronous Buck Converter with 600mA LDO Regulator
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3417A BCDSEMI-AP3417A Datasheet
499Kb / 12P
   1A, 1.4MHz High Efficiency Synchronous DC-DC Buck Converter
logo
Unisonic Technologies
UC3656 UTC-UC3656_17 Datasheet
372Kb / 7P
   1.6MHz, 1A SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3410 TSC-TS3410 Datasheet
322Kb / 7P
   1A / 1.5MHz Synchronous Buck Converter
logo
Aimtron Technology
AT1361 AIMTRON-AT1361 Datasheet
204Kb / 15P
   1MHz,1A Synchronous Buck Converter
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3423 BCDSEMI-AP3423 Datasheet
408Kb / 10P
   1.2A, 1.4MHz, Dual Synchronous DC-DC Buck Converter
logo
Skyworks Solutions Inc.
AAT2512 SKYWORKS-AAT2512 Datasheet
1Mb / 19P
   Dual 1.4MHz, 400mA Synchronous Buck DC/DC Converter
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE7210A ACE-ACE7210A Datasheet
187Kb / 2P
   1A 2MHz 5.5V Synchronous Buck Converter
VER 1.1
logo
List of Unclassifed Man...
ZSPM4011 ETC2-ZSPM4011 Datasheet
1Mb / 22P
   High Efficiency 1A Synchronous Buck Converter
logo
Integrated Device Techn...
ZSPM4011B IDT-ZSPM4011B Datasheet
655Kb / 21P
   High Efficiency 1A Synchronous Buck Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com