công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2940CMRN bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS2940CMRN
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2940CMRN bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS2940CMRN Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2940CMRN Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
TS2940
1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
9/10
Version: C07
SOT-223 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX = Voltage Code
(3.3=3.3V, 5.0=5V)
SOT-223 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.350
6.850
0.250
0.270
B
2.900
3.100
0.114
0.122
C
3.450
3.750
0.136
0.148
D
0.595
0.635
0.023
0.025
E
4.550
4.650
0.179
0.183
F
2.250
2.350
0.088
0.093
G
0.835
1.035
0.032
0.041
H
6.700
7.300
0.263
0.287
I
0.250
0.355
0.010
0.014
J
10°
16°
10°
16°
K
1.550
1.800
0.061
0.071


Số phần tương tự - TS2940CMRN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2940CM TSC-TS2940CM Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS2940CM TSC-TS2940CM Datasheet
455Kb / 10P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS2940CM1.8 TSC-TS2940CM1.8 Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS2940CM18 TSC-TS2940CM18 Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS2940CM2.5 TSC-TS2940CM2.5 Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS2940CMRN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2940 TSC-TS2940_07 Datasheet
455Kb / 10P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS39100 TSC-TS39100_08 Datasheet
347Kb / 7P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
Acutechnology Semicondu...
AQ112 ACUTECH-AQ112 Datasheet
618Kb / 10P
   Ultra-Low Dropout 1A Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39100 TSC-TS39100_12 Datasheet
140Kb / 7P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6110B AITSEMI-A6110B Datasheet
705Kb / 8P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 1A ULTRA-LOW VIN
REV1.1
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6153 FITIPOWER-FP6153 Datasheet
364Kb / 7P
   1A Ultra Low Dropout Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS178R00 TSC-TS178R00 Datasheet
184Kb / 5P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator w/Disable
TS2940 TSC-TS2940 Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE518C ACE-ACE518C Datasheet
407Kb / 8P
   1A Ultra-Low Vin Low Dropout Voltage Linear Regulator
VER 1.1
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL8073 BELLING-BL8073 Datasheet
995Kb / 5P
   1A Ultra-Low Vin Low Dropout Voltage Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com