công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCY39A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seme LAB

tên linh kiện BCY39A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

BCY39A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seme LAB

  BCY39A Datasheet HTML 1Page - Seme LAB BCY39A Datasheet HTML 2Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Document Number 3080
Issue 1
BCY39A
Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.
SMALL SIGNAL
PNP TRANSISTORS
APPLICATIONS
Small signal PNP transistors for relay
switching resistor logic circuits and general
purpose applications.
VCB
Collector Base Voltage
VCE
Collector Emitter Voltage
VEB
Emitter Base Voltage
ICM
Collector Current
IC(AV)
Collector Current ave Over any 20ms
IBM
Base Current
IB(AV)
Base Current ave Over any 20ms
IEM
Emitter Current
IE(AV)
Emitter Current ave Over any 20ms
PTOT
Total Power Dissipation
25V
25V
16V
100mA
30mA
30mA
15mW
100mA
65mA
230mW
MECHANICAL DATA
Dimensions in mm (inches)
TO39 PACKAGE (TO-205AD)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tcase = 25°C unless otherwise stated)
Pin 1 = Emitter
Underside View
Pin 2 = Base
Pin 3 = Collector
0.89
(0.035)
max.
12.70
(0.500)
min.
0.41 (0.016)
0.53 (0.021)
dia.
5.08 (0.200)
typ.
0.71 (0.028)
0.86 (0.034)
2.54
(0.100)
45°
6.10 (0.240)
6.60 (0.260)
8.51 (0.34)
9.40 (0.37)
7.75 (0.305)
8.51 (0.335)
1
2
3
0.74 (0.029)
1.14 (0.045)


Số phần tương tự - BCY39A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
BCY39A SEME-LAB-BCY39A Datasheet
14Kb / 2P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS IN TO-5
More results

Mô tả tương tự - BCY39A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
DMMT3906 MCC-DMMT3906_11 Datasheet
236Kb / 4P
   PNP Small Signal Transistors
logo
General Semiconductor
2N4403 GE-2N4403 Datasheet
98Kb / 3P
   SMALL SIGNAL TRANSISTORS (PNP)
BC327 GE-BC327 Datasheet
243Kb / 5P
   Small Signal Transistors (PNP)
BC556 GE-BC556 Datasheet
253Kb / 6P
   Small Signal Transistors (PNP)
MMBT4403 GE-MMBT4403 Datasheet
116Kb / 3P
   SMALL SIGNAL TRANSISTORS (PNP)
MPS2907A GE-MPS2907A Datasheet
39Kb / 3P
   SMALL SIGNAL TRANSISTORS (PNP)
logo
Micro Commercial Compon...
MMSTA92 MCC-MMSTA92_11 Datasheet
204Kb / 2P
   PNP Small Signal Transistors
MMST2907A MCC-MMST2907A_11 Datasheet
193Kb / 2P
   PNP Small Signal Transistors
logo
Vishay Siliconix
BCW61 VISHAY-BCW61 Datasheet
40Kb / 3P
   Small Signal Transistors (PNP)
09-May-02
logo
General Semiconductor
MMBT3906 GE-MMBT3906 Datasheet
136Kb / 3P
   SMALL SIGNAL TRANSISTORS (PNP)
MMBTA56 GE-MMBTA56 Datasheet
56Kb / 2P
   Small Signal Transistors (PNP)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com