công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1117BCPRO bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1117BCPRO
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1117BCPRO bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1117BCPRO Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCPRO Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
TS1117B
1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
7/9
Version: C07
SOT-223 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
= Month Code for Halogen Free Product
(O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug, W=Sep,
X=Oct, Y=Nov, Z=Dec)
L
= Lot Code
XX
= Output Voltage
(1.2=1.2V, 1.5=1.5V, 1.8=1.8V, 2.5=2.5V, 3.3=3.3V, 5.0=5V)
SOT-223 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.350
6.850
0.250
0.270
B
2.900
3.100
0.114
0.122
C
3.450
3.750
0.136
0.148
D
0.595
0.635
0.023
0.025
E
4.550
4.650
0.179
0.183
F
2.250
2.350
0.088
0.093
G
0.835
1.035
0.032
0.041
H
6.700
7.300
0.263
0.287
I
0.250
0.355
0.010
0.014
J
10°
16°
10°
16°
K
1.550
1.800
0.061
0.071


Số phần tương tự - TS1117BCPRO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117BCPROG TSC-TS1117BCPROG Datasheet
364Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS1117BCPRO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM2940 UTC-LM2940 Datasheet
154Kb / 11P
   1A LOW-DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Cystech Electonics Corp...
LM1117-XXXJ3 CYSTEKEC-LM1117-XXXJ3 Datasheet
309Kb / 5P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Torex Semiconductor
XB1117-12 TOREX-XB1117-12 Datasheet
183Kb / 12P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
LM1117-1.5L3 CYSTEKEC-LM1117-1.5L3 Datasheet
391Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
LM1117-XXXL3 CYSTEKEC-LM1117-XXXL3 Datasheet
427Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM2940 UTC-LM2940_V01 Datasheet
539Kb / 12P
   1A LOW-DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117BCW12 TSC-TS1117BCW12 Datasheet
247Kb / 7P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
LM2940 ETL-LM2940 Datasheet
369Kb / 12P
   1A LOW-DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Torex Semiconductor
XB1117 TOREX-XB1117_15 Datasheet
183Kb / 12P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
E-CMOS Corporation
EC50117S E-CMOS-EC50117S Datasheet
548Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H1117E HSMC-H1117E Datasheet
44Kb / 4P
   1A LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com