công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS1117CSRL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
TS1117CSRL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
4 / 8 page TS1117 1A Low Dropout Positive Voltage Regulator 4/8 Version: C11 TO-220 Mechanical Drawing Marking Diagram Y = Year Code M = Month Code (A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep, J=Oct, K=Nov, L=Dec) = Month Code for Halogen Free Product (O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug, W=Sep, X=Oct, Y=Nov, Z=Dec) L = Lot Code XX = Voltage Code (1.5=1.5V, 1.8=1.8V, 2.5=2.5V, 3.3=3.3V, 5.0=5V) = Package Code for Adjustable type (CZ = TO-220) TO-220 DIMENSION DIM MILLIMETERS INCHES MIN MAX MIN MAX A 10.000 10.500 0.394 0.413 B 3.740 3.910 0.147 0.154 C 2.440 2.940 0.096 0.116 D - 6.350 - 0.250 E 0.381 1.106 0.015 0.040 F 2.345 2.715 0.092 0.058 G 4.690 5.430 0.092 0.107 H 12.700 14.732 0.500 0.581 I 8.382 9.017 0.330 0.355 J 14.224 16.510 0.560 0.650 K 3.556 4.826 0.140 0.190 L 0.508 1.397 0.020 0.055 M 27.700 29.620 1.060 1.230 N 2.032 2.921 0.080 0.115 O 0.255 0.610 0.010 0.024 P 5.842 6.858 0.230 0.270 |
Số phần tương tự - TS1117CSRL |
|
Mô tả tương tự - TS1117CSRL |