công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS317 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS317
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS317 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS317_10 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 13Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS317_10 Datasheet HTML 14Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
TS317
3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
10/14
Version: D07
TO-220 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
CZ
= Package Code for TO-220
TO-220 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.000
10.500
0.394
0.413
B
3.740
3.910
0.147
0.154
C
2.440
2.940
0.096
0.116
D
-
6.350
-
0.250
E
0.381
1.106
0.015
0.040
F
2.345
2.715
0.092
0.058
G
4.690
5.430
0.092
0.107
H
12.700
14.732
0.500
0.581
I
8.382
9.017
0.330
0.355
J
14.224
16.510
0.560
0.650
K
3.556
4.826
0.140
0.190
L
0.508
1.397
0.020
0.055
M
27.700
29.620
1.060
1.230
N
2.032
2.921
0.080
0.115
O
0.255
0.610
0.010
0.024
P
5.842
6.858
0.230
0.270


Số phần tương tự - TS317_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS317CM ETC-TS317CM Datasheet
438Kb / 8P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS317CM TSC-TS317CM Datasheet
401Kb / 8P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS317CP ETC-TS317CP Datasheet
438Kb / 8P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS317CP TSC-TS317CP Datasheet
401Kb / 8P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS317CW ETC-TS317CW Datasheet
438Kb / 8P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS317_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJM317 NJRC-NJM317 Datasheet
260Kb / 8P
   ADJUSTABLE 3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS317L TSC-TS317L_07 Datasheet
743Kb / 11P
   3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
TS317L TSC-TS317L_14 Datasheet
496Kb / 10P
   3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
TS317L TSC-TS317L_08 Datasheet
214Kb / 11P
   3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator
logo
First Components Intern...
LM317S FCI-LM317S Datasheet
335Kb / 3P
   3-TERMINAL 1.5A POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
GTM CORPORATION
G3ULM317 GTM-G3ULM317 Datasheet
331Kb / 3P
   3-TERMINAL 1.5A POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA350 FAIRCHILD-KA350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
LM350 FAIRCHILD-LM350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS317CP ETC-TS317CP Datasheet
438Kb / 8P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS317L TSC-TS317L Datasheet
311Kb / 6P
   3-Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com