công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS10P03G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS10P03G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Phase 10.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS10P03G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS10P03G Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS10P03G Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Version:G11
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (TS10P01G THRU TS10P07G)
FIG.1 MAXIMUM DERATING CURVE FOR
OUTPUT CURRENT
0
2
4
6
8
10
12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CASE TEMPERATURE (
oC)
FIG. 2 MAXIMUM FORWARD SURGE CURRENT PER
LEG
0
50
100
150
200
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3mS Single
Half Sine Wave
(JEDEC Method)
FIG. 3 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PER LEG
0.01
0.1
1
10
100
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (V)
TA=25℃
TA=125℃
FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
10
100
1000
0.1
1
10
100
REVERSE VOLTAGE (V)
FIG. 4 TYPICAL FORWARD CHARACTERISRICS
PER LEG
0.1
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)


Số phần tương tự - TS10P03G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS10P03G TSC-TS10P03G Datasheet
50Kb / 2P
   Single Phase 10.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10P03G TSC-TS10P03G Datasheet
226Kb / 2P
   Single Phase 10.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10P03G TSC-TS10P03G Datasheet
244Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10P03G-K TSC-TS10P03G-K Datasheet
391Kb / 6P
   10A, 50V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifier
More results

Mô tả tương tự - TS10P03G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
GBU1001 TSC-GBU1001 Datasheet
49Kb / 2P
   Single Phase 10.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10P01G TSC-TS10P01G Datasheet
50Kb / 2P
   Single Phase 10.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
GBU1001 TSC-GBU1001_1 Datasheet
192Kb / 2P
   Single Phase 10.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10B01G TSC-TS10B01G Datasheet
109Kb / 2P
   Single Phase 10.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Bytesonic Electronics C...
GBJ10005 BYTESONIC-GBJ10005 Datasheet
547Kb / 2P
   SINGLE PHASE 10.0 AMPS GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS10B01G TSC-TS10B01G_10 Datasheet
132Kb / 2P
   Single Phase 10.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10B01G TSC-TS10B01G_09 Datasheet
194Kb / 2P
   Single Phase 10.0 Amps. Glass Passivated Bridge Rectifiers
GBU1001 TSC-GBU1001_10 Datasheet
531Kb / 2P
   Single Phase 10.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
GBU1001 TSC-GBU1001_09 Datasheet
167Kb / 2P
   Single Phase 10.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Jinan Gude Electronic D...
KBPC1000G JGD-KBPC1000G Datasheet
125Kb / 2P
   SINGLE PHASE 10.0 AMPS. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com