công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2904 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Seme LAB

tên linh kiện 2N2904
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR EPITAXIAL PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

2N2904 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Seme LAB

  2N2904_09 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB 2N2904_09 Datasheet HTML 2Page - Seme LAB 2N2904_09 Datasheet HTML 3Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SILICON PLANAR EPITAXIAL
PNP TRANSISTOR
2N2904
Semelab Limited
Semelab Limited
Semelab Limited
Semelab Limited
Coventry Road, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JB
Telephone +44 (0) 1455 556565
Fax +44 (0) 1455 552612
Email: sales@semelab-tt.com
Website: http://www.semelab-tt.com
Document Number 3062
Issue 3
Page 3 of 3
MECHANICAL DATA
Dimensions in mm (inches)
TO-39 (TO-205AD) METAL PACKAGE
Underside View
Pin 1 - Emitter
Pin 2 - Base
Pin 3 - Collector
0.89
(0.035)
max.
12.70
(0.500)
min.
0.41 (0.016)
0.53 (0.021)
dia.
5.08 (0.200)
typ.
0.71 (0.028)
0.86 (0.034)
2.54
(0.100)
45°
6.10 (0.240)
6.60 (0.260)
8.51 (0.34)
9.40 (0.37)
7.75 (0.305)
8.51 (0.335)
1
2
3
0.74 (0.029)
1.14 (0.045)


Số phần tương tự - 2N2904_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semicoa Semiconductor
2N2904A SEMICOA-2N2904A Datasheet
29Kb / 1P
   Chip Type 2C2904A Geometry 0600 Polarity PNP
logo
Central Semiconductor C...
2N2904A CENTRAL-2N2904A Datasheet
328Kb / 3P
   PNP SILICON TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N2904A BOCA-2N2904A Datasheet
43Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Seme LAB
2N2904A SEME-LAB-2N2904A Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO39 Metal Package
logo
Microsemi Corporation
2N2904A MICROSEMI-2N2904A Datasheet
57Kb / 2P
   PNP SWITCHING SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2N2904_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCPA94 SECOS-BCPA94 Datasheet
224Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUR502EF KODENSHI-SUR502EF Datasheet
254Kb / 5P
   Epitaxial planar PNP silicon transistor
logo
Sanken electric
2SB1259 SANKEN-2SB1259_07 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
2SB1382 SANKEN-2SB1382_07 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
Sanyo Semicon Device
FX513 SANYO-FX513 Datasheet
44Kb / 4P
   PNP EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSB649T HSMC-HSB649T Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA2015W BILIN-KTA2015W Datasheet
171Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
MMSTA92 BILIN-MMSTA92 Datasheet
131Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1772 KEXIN-2SA1772 Datasheet
44Kb / 2P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ST2N5086 SEMTECH_ELEC-ST2N5086 Datasheet
359Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
ST2SA928 SEMTECH_ELEC-ST2SA928 Datasheet
129Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com