công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2894 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Seme LAB

tên linh kiện 2N2894
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

2N2894 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Seme LAB

  2N2894 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB 2N2894 Datasheet HTML 2Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V
µA
nA
V
V
MHz
pF
ns
-12
-12
-12
-4
-10
-80
-80
-0.15
-0.2
-0.5
-0.78
-0.98
-0.85
-1.2
-1.7
30
40
150
17
25
400
6
6
60
90
IC = -10mA
IB = 0
IC = -10µAVBE = 0
IC = -10µAIE = 0
IE = 100µAIC = 0
VCB = -6V
Tamb = 125°C
VCE = -6V
VBE = 0
VCE = -6V
VBE = 0
IC = -10mA
IB = -1mA
IC = -30mA
IB = -3mA
IC = -100mA
IB = -10mA
IC = -10mA
IB = -1mA
IC = -30mA
IB = -3mA
IC = -100mA
IB = -10mA
IC = -10mA
VCE = -0.3V
IC = -30mA
VCE = -0.5V
IC = -30mA
VCE = -0.5V
Tamb = -55°C
IC = –30mA
VCE = –0.5V
VCE = -10V
f = 100MHz
IC = -30mA
VCB = -5V
IE = 0
f = 140KHz
VBE = -0.5V
IC = 0
f = 140KHz
VCC = -2V
IC = -30mA
IB1 = – IB2=1.5mA
2N2894
Semelab plc. Telephone +44(0)1455) 556565. Fax +44(0)1455) 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise stated)
BVCEO(SUS) Collector – Base BreakdownVoltage
BVCES
Collector – Emitter Breakdown Voltage
BVCBO
Collector – Base Breakdown Voltage
BVEBO
Emitter Base Breakdown Voltage
ICBO
Collector Cut-off Current
ICES
Collector Cut-off Current
IB
Base Current
VCE(sat)
Collector – Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)
Base – Emitter On Voltage
hFE
DC Current Gain
fT
Current Gain Bandwidth Product
Cob
Output Capacitance
Cib
Input Capacitance
ton
Turn on Time
toff
Turn off Time
* Pulse Test: tp ≤ 300µs, δ≤ 1%.
Document Number 4081
Issue 1
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.


Số phần tương tự - 2N2894

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
2N2894 MOTOROLA-2N2894 Datasheet
44Kb / 1P
   CASE 22-03, STYLE 1 TO-18(TO-206AA)
logo
STMicroelectronics
2N2894 STMICROELECTRONICS-2N2894 Datasheet
113Kb / 4P
   HIGH-SPEED SATURATED SWITCHES
logo
Seme LAB
2N2894 SEME-LAB-2N2894 Datasheet
15Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
2N2894 CENTRAL-2N2894 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
Comset Semiconductor
2N2894 COMSET-2N2894 Datasheet
81Kb / 2P
   HIGH-SPEED SATURATED SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - 2N2894

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com